Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0-0519024-2 Datasheet(PDF) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 0-0519024-2
Description  ERGOCRIMP
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

0-0519024-2 Datasheet(HTML) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 0-0519024-2 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Matrize
PN 539 774-2
411-18230 / Rev. A1
Die Set
PN 539 774-2
411-18230 / Rev. A1
Seite / Page 7 of 11
5 Crimp height inspection
This inspection requires the use of a micrometer with
a modified anvil. TE recommends the modified
micrometer P/N: 547 203-1.
Proceed as follows:
1. Refer to Figure 4 and select a wire (maximum
size) for each crimp section listed.
2. Refer to Section 4, CRIMPING PROCEDURE,
and crimp the contact(s) accordingly.
3. Using a crimp height comparator, measure the
wire barrel crimp height and insulation barrel as
shown in Figure 4. If the crimp heights conforms
to that shown in the table, the tool is considered
dimensionally correct. If not, the tool must be
adjusted. Refer to Section 6, CRIMP HEIGHT
ADJUSTMENT.
5 Überprüfung der Crimphöhe
Zur Überprüfung bzw. Messung der Crimphöhe ist ein
Mikrometer mit modifiziertem Amboß erforderlich
PN: 547 203-1.
Verfahren Sie wie folgt:
1. Wählen Sie aus der Tabelle (Bild 4) je eine Leitung
(mit max. Größe) für die gelisteten Crimp-Größen-
bereiche.
2. Crimpen Sie einen oder mehrere Kontakte wie
zuvor beschrieben.
3. Messen Sie mit dem Mikrometer die Crimphöhen
der Drahtcrimphülse und Isolationscrimphülse wie
in der Abbildung (Bild 4) gezeigt. Entspricht die
gemessene Crimphöhe den Angaben in der Tabel-
le, so ist die Crimpzange korrekt justiert. Ande-
renfalls ist eine Einstellung der Crimphöhe vorzu-
nehmen.
Die Spitze muß mittig
auf der Drahtcrimphülse
gegenüber der Crimpnaht
positioniert werden
Position point on center of
wire barrel opposite seam
Modifizierter Amboß
Modified anvil
Bild / Figure 4
Leitungsgröße
Crimpbereich
Crimphöhe (A)
(max.)
(Drahtgr.ber.markg.)
u. Toleranz (+/-0,05)
Wire size
Crimp section
Crimp height
(max.)
(Wire size marking)
dim. (A) and
Tolerance
(+/-0.05)
0,2 - 0,35 mm²
0,2 - 0,35 mm²
0,84


Similar Part No. - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
0-0519024-2 MACOM-0-0519024-2 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
210Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
121Kb / 11P
   Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
96Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
More results

Similar Description - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
3-1579001-5 MACOM-3-1579001-5 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
411-18150 TEC-411-18150 Datasheet
95Kb / 11P
   Diese Betriebsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung der ERGOCRIMP
logo
Tyco Electronics
539668-2 MACOM-539668-2 Datasheet
37Kb / 1P
   ERGOCRIMP Die Set for Type XII and Type III
539773-2 MACOM-539773-2 Datasheet
37Kb / 1P
   ERGOCRIMP Die Set for Mini Mic Rec. and Tab
logo
TE Connectivity Ltd
411-18527 TEC-411-18527 Datasheet
215Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18235 TEC-411-18235 Datasheet
95Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18265 TEC-411-18265 Datasheet
131Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18231 TEC-411-18231 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18239 TEC-411-18239 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18269 TEC-411-18269 Datasheet
127Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com