Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

8-0539634-5 Datasheet(PDF) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 8-0539634-5
Description  This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

8-0539634-5 Datasheet(HTML) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 8-0539634-5 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd 8-0539634-5 Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Matrize
PN 2-1579016-2
411-18527 / Rev. A1
Die Set
PN 2-1579016-2
411-18527 / Rev. A1
Seite / Page 7 of 11
Processing of terminals according to application
specification 114-18464
5 Crimp height inspection
This inspection requires the use of a micrometer with
a modified anvil. TE recommends the modified
micrometer P/N: 547 203-1.
Proceed as follows:
1. Refer to Figure 4 and select a wire (maximum
size) for each crimp section listed.
2. Refer to Section 4, CRIMPING PROCEDURE,
and crimp the contact(s) accordingly.
3. Using a crimp height comparator, measure the
wire barrel crimp height and insulation barrel as
shown in Figure 4. If the crimp heights conforms
to that shown in the table, the tool is considered
dimensionally correct. If not, the tool must be
adjusted. Refer to Section 6, CRIMP HEIGHT
ADJUSTMENT.
Verarbeitung der Verbinder nach Verarbeitungs-
spezifikation 114-18464
5 Überprüfung der Crimphöhe
Zur Überprüfung bzw. Messung der Crimphöhe ist ein
Mikrometer mit modifiziertem Amboß erforderlich
PN: 547 203-1.
Verfahren Sie wie folgt:
1. Wählen Sie aus der Tabelle (Bild 4) je eine Leitung
(mit max. Größe) für die gelisteten Crimp-Größen-
bereiche.
2. Crimpen Sie einen oder mehrere Kontakte wie
zuvor beschrieben.
3. Messen Sie mit dem Mikrometer die Crimphöhen
der Drahtcrimphülse und Isolationscrimphülse wie
in der Abbildung (Bild 4) gezeigt. Entspricht die
gemessene Crimphöhe den Angaben in der Tabel-
le, so ist die Crimpzange korrekt justiert. Ande-
renfalls ist eine Einstellung der Crimphöhe vorzu-
nehmen.
Die Spitze muß mittig
auf der Drahtcrimphülse
gegenüber der Crimpnaht
positioniert werden
Position point on center of
wire barrel opposite seam
Modifizierter Amboß
Modified anvil
Bild / Figure 4
"B"
Leitungsgröße
(Max.)
Wire size
(max.)
Crimpbereich
(Drahtgr.ber.markg.
Crimp section
(Wire size marking)
Crimphöhe (A)
u. Toleranz (+/- 0,03)
Crimp height dim. (A)
and tolerance (+/-0.03)
Crimphöhe (B)
max.
Crimp height dim. (B)
max.
AWG20 / 0,50 mm²
0,75 mm²
0,84 mm
0,95 mm
AWG20 / 0,50 mm²
0,75 mm²
3,3 mm max.


Similar Part No. - 8-0539634-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Aries Electronics, Inc.
8-002-152FBP ARIES-8-002-152FBP Datasheet
583Kb / 1P
   Fusion Bonded Cable Jumpers
8-002-171PTLHT ARIES-8-002-171PTLHT Datasheet
248Kb / 2P
   Flat Pin Staked Flex Jumpers
8-002-172PTLHT ARIES-8-002-172PTLHT Datasheet
248Kb / 2P
   Flat Pin Staked Flex Jumpers
8-002-173PTLHT ARIES-8-002-173PTLHT Datasheet
248Kb / 2P
   Flat Pin Staked Flex Jumpers
8-002.125-152FBP ARIES-8-002.125-152FBP Datasheet
583Kb / 1P
   Fusion Bonded Cable Jumpers
More results

Similar Description - 8-0539634-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
411-18235 TEC-411-18235 Datasheet
95Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18231 TEC-411-18231 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18239 TEC-411-18239 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18269 TEC-411-18269 Datasheet
127Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18265 TEC-411-18265 Datasheet
131Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
logo
Tyco Electronics
3-1579001-5 MACOM-3-1579001-5 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08SH4CTG FREESCALE-MC9S08SH4CTG Datasheet
1Mb / 341P
   This is the MC9S08SH8 datasheet set consisting of the following files
logo
Integrated Device Techn...
TSI350 IDT-TSI350 Datasheet
848Kb / 163P
   This chapter discusses the following
logo
NXP Semiconductors
MCF51JG256DS NXP-MCF51JG256DS Datasheet
1,022Kb / 46P
   This is the MCF51JG256 Data Sheet set consisting of the following files
Rev.1.1, 07/2013
MCF51QW256DS NXP-MCF51QW256DS Datasheet
922Kb / 42P
   This is the MCF51QW256 Data Sheet set consisting of the following files
1.1, 07/2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com