Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

NSPG520S Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NSPG520S
Description  LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSPG520S Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NSPG520S Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG520S Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
-4-
日亜化学工業(株)
STSE-CG2140B
<Cat.No.031212>
7.注意事項
(1) リードフォーミング
・ リードフォーミングの折り曲げ位置は、樹脂付け根から少なくとも3mm 以上離して下さい。
リードフレームの根元が支点となるようなフォーミング方法は避けて下さい。
・ リードフォーミングは半田付け前に行って下さい。
・ 曲げ歪みをリード付け根にかけないで下さい。 歪みによりLEDの特性が損なわれることがあります。
・ 基板に取付ける場合、取り付け穴はリードフレームのピッチと正確に一致させて下さい。 リードフレーム
にストレスが残るような間隔での取り付けは樹脂部分の変形を招き、信頼性を低下させる原因となります。
(2) 保管
・ 納入状態での保管は 30℃ 70%RH以下の環境条件とし、3 ヶ月を限度として下さい。
それ以上の期間となる時は、乾燥剤(シリカゲル)入りの窒素置換した密閉容器等を使用し、1 年を
限度として下さい。
・ リード部分は、銀メッキが施されております。 腐食性ガス等を含む雰囲気にさらされますとメッキ表面
が変質し、半田付けの際に問題が生じる事があります。 保管雰囲気の管理に充分注意し、速やかに
ご使用下さい。
・ 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
(3) 静電気に対する取り扱い
・ 本LEDは静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。
取り扱いに際しては、リストバンド、静電気防止手袋等の静電気対策を十分行って下さい。
・ 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。
また、実装される機器等についても
サージ対策の実施を推奨します。
・ LEDを機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くよう
お願いします。 電流を下げて(1mA以下推奨)VF検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は
容易に検出できます。
・ 損傷したLEDには、リ-ク電流が著しく大きくなる、順方向の立ち上がり電圧が低下する、
低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。
判定基準:( VF>2.0V at IF=0.5mA )


Similar Part No. - NSPG520S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NSPG520S NICHIA-NSPG520S Datasheet
266Kb / 15P
GREEN LED
More results

Similar Description - NSPG520S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
HB Electronic Component...
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
LED
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com