Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM7124MBS Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7124MBS
Description  LED power spotlight driver IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7124MBS Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7124MBS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MBS Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM7124MBS(文件编号:S&CIC1335)
LED 功率射灯驱动 IC
www.superchip.cn
5 页 共 9 页
Version 1.0
应用信息
FM7124MBS 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,采用专有的恒流架构和控制方法,芯片内部集成 650V
功率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。采用了原边反馈技术,
FM7124MBS 无需光耦及
TL431 反馈,也无需辅助绕组供电和检测,系统成本极低。
启动
系统上电后,母线电压通过启动电阻对
VCC 电容充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路
开始工作。
FM7124MBS 内置 15V 稳压管,用于钳位 VCC 电压。芯片正常工作时,需要的 VCC 电流极低,所以
无需辅助绕组供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测变压器原边的峰值电流,
CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部 500mV 阈值电
压进行比较,当
CS 电压达到内部检测阈值时,功率管关断。 变压器原边峰值电流的表达式为:
CS 比较器的输出还包括一个 500ns 前沿消隐时间。 LED 输出电流计算方法:
其中,
NP 是变压器主级绕组的匝数, NS 是变压器次级绕组的匝数, IP_PK 是主级侧的峰值电流。
功率管
芯片内部集成功率
MOS管,简化了芯片外围器件,节省了系统成本和体积。 FM7124MBS采用了 SOP-8 封装。
工作频率
系统工作在电感电流断续模式,无需环路补偿,最大占空比为
42%。建议设置正常工作时的最大频率为
65KHz~70KHz。如果设置的过高,会影响最大串联 LED 灯数量;如果设置的过低,会使 LED 电源开路电压过高。
芯片限制了系统的极限最大工作频率和极限最小工作频率,以保证系统的稳定性。 工作频率的计算公式为:
其中,
Lp是变压器主级侧电感。
保护功能
FM7124MBS内置多种保护功能,包括LED开路/短路保护,原边过流保护,VCC欠压保护,芯片过温保护等。
当输出
LED开路时,系统会触发过压保护逻辑并锁死,系统停止开关工作。 当LED短路时,系统工作在5kHz低频,
所以功耗很低。当有些异常的情况发生时,比如
CS采样电阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测电路会触
发保护逻辑并锁死,系统马上停止开关工作。 系统进入保护状态后,
VCC电压开始下降;当VCC到达欠压保护阈
值时,系统将重启。同时系统不断的检测负载状态,如果故障解除,系统会重新开始正常工作。
FM7124MBS 过温保护电路检测芯片结温度。当温度超过 125℃阈值时,芯片进入恒温工作模式,随着温度再
升高
LED 电流会线性减小,起到不闪灯的效果。


Similar Part No. - FM7124MBS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM7124MB FUMAN-FM7124MB Datasheet
256Kb / 9P
LED power spotlight driver IC
More results

Similar Description - FM7124MBS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
DB06LT FUMAN-DB06LT Datasheet
615Kb / 11P
LED power spotlight driver IC
FM7122 FUMAN-FM7122 Datasheet
831Kb / 15P
LED power spotlight driver IC
FM7124MB FUMAN-FM7124MB Datasheet
256Kb / 9P
LED power spotlight driver IC
FM7124MD FUMAN-FM7124MD Datasheet
283Kb / 11P
LED power spotlight driver IC
FM7222DS FUMAN-FM7222DS Datasheet
428Kb / 8P
LED power spotlight driver IC
FM7222SS FUMAN-FM7222SS Datasheet
335Kb / 8P
LED power spotlight driver IC
JA02 FUMAN-JA02 Datasheet
460Kb / 10P
LED power spotlight driver IC
JA02PM FUMAN-JA02PM Datasheet
424Kb / 9P
LED power spotlight driver IC
JA02S FUMAN-JA02S Datasheet
377Kb / 7P
LED power spotlight driver IC
JA02T FUMAN-JA02T Datasheet
436Kb / 9P
LED power spotlight driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com