Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6803Q Datasheet(PDF) 6 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6803Q
Description  LED driver IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6803Q Datasheet(HTML) 6 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6803Q Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
SC6803Q(文件编号:S&CICS&CIC1449)
LED 驱动 IC
www.superchip.cn
6 页共 9 页
Version 1.0
电源配置
芯片
VCC 端串联电阻后,可以用 5~24V 供电,同时 VCC 最好对地并一个 0.1uF-10uFd 的电容,且应
尽量靠近
IC,串联电阻根据供电电压选取不同的阻值。
供电电压
串联的电阻阻值
R1(单位:欧姆)
5V
33-50
6V
330
12V
1K-3K
24V
3K-10K
注意:芯片本身耗电不到
2mA,但如果芯片之间需要驱动较长的信号线,建议选取较低阻值的电阻以便获得更
好的级联性能。
控制电路与软件设计参考
通过
CMODE 管脚的设置,SC6803Q 的灰度计数器采用 DCLK 作为时钟源(CMODE = 0),也可以用内
置的
1.2MHz(误差±15%)振荡器输出作为时钟源(CMODE = 1 或悬空),前者一般配合基于 CPLD/FPGA
等成本较高的控制系统,后者则常用于低成本的单片机控制系统。
CMODE = 1 模式,MCU 通过 SPI 或二根 GPIO 口线把显示数据打入芯片,其后各芯片按照打入的灰
度值自动产生相应占空比的驱动输出,数据传输完毕后,
MCU 可以处理其他事务,此期间各 SC6803 将继续
保持原占空比的驱动输出(
FREE-RUN 模式),直至 MCU 发出下一组的更新数据为止。
注意:在
DCLK 的上沿把所有数据打入芯片的过程结束后,需要多发送若干个 DCLK 脉冲(DIN = 0),原
则上传输链中有多少组点就多发相应数目的脉冲,这是为了让后续芯片内置的锁相再生电路能够正常工作所必
须的。
为了使
SC6803Q 仅用较少的数据产生更细腻的灰度层次,当 GMODE = 0/CMODE = 0 时,芯片内置的
SUPER-PWM 机制可以把 5 比特的数据转换为非线性的 256 级灰度输出,最小开启宽度为 1T,最大开启宽度
256T(T 为灰度时钟源周期)。
GMODE = 1 或悬空时,输出为线性 32 级灰度,最小开启宽度为 4T,最大开启宽度为 128T。
C51 例程
//SDO,SCLK 为数据和输出口,位变量,nDots 为灯的个数
//本程序公适用于 GMODE = 1, CMODE = 1 的情况
//首先输出 32 个‘0’的起始帧
SCLK = 0;
SDO = 0;
for (i = 0;i<32;i++)
{SCLK = 1;SCLK = 0;}


Similar Part No. - SC6803Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC6803 FUMAN-SC6803 Datasheet
494Kb / 14P
LED driver IC
More results

Similar Description - SC6803Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Princeton Technology Co...
PT6964 PTC-PT6964 Datasheet
317Kb / 5P
LED Driver IC
PT6959 PTC-PT6959 Datasheet
437Kb / 3P
LED Driver IC
PT6955 PTC-PT6955_10 Datasheet
586Kb / 19P
LED Driver IC
PT6959 PTC-PT6959_10 Datasheet
308Kb / 20P
LED Driver IC
PT6961 PTC-PT6961 Datasheet
577Kb / 18P
LED Driver IC
PT6965 PTC-PT6965 Datasheet
615Kb / 20P
LED Driver IC
logo
Rohm
BD8115F-M ROHM-BD8115F-M Datasheet
468Kb / 12P
LED Driver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LV5027M SANYO-LV5027M Datasheet
93Kb / 5P
LED Driver IC
LV5028TT SANYO-LV5028TT Datasheet
168Kb / 16P
LED Driver IC
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK2108A IKSEMICON-IK2108A Datasheet
547Kb / 21P
LED Driver IC
logo
Suntan Capacitors
MV1002SC SUNTAN-MV1002SC Datasheet
1Mb / 33P
LED driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com