Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6803Q Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6803Q
Description  LED driver IC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6803Q Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6803Q Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803Q Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
SC6803Q(文件编号:S&CICS&CIC1449)
LED 驱动 IC
www.superchip.cn
5 页共 9 页
Version 1.0
电路参数取值还必须注意耗散功率
PD 不会超过其最大值。
PD =ILED1 *(VOUT1 –0.7V)+ ILED2 *(VOUT2 –0.7V)+ ILED3 *(VOUT3 –0.7V)+PIC
这里:
ILED1 /ILED2 /ILED3 分别是流过各路 LED 灯的电流值,VOUT1/VOUT2/VOUT3 分别是各输出口对地的电压。
RL 一般取值几十欧母,对 ILED 的大小没有影响,也可以不用,但加上适当大小的 RL 有助于分担芯片耗散
功率
PD,提高工作稳定性。
外挂恒流驱动模式
该模式(
OMODE = 高电平或悬空)适用于单串多个 LED 且 VDD 超过 12V 的情况,其实质是保持电路的
恒流驱动特性的同时,通过外接三极管提高驱动耐压能力。
流过
LED 的电流:ILED =Io*β/(β+1)
注:这里
Io 为 RX 在图表 1 中对应的电流值,三极管工作在放大区,β是三极管的放大倍数,当β较大时,
上式可近似为:
ILED =IO (基极电阻 RB 可取 5K)
最高的
VDD 耐压取决于 NPN 三极管的 VCEO,一般在 25V 以上。
级连信号的驱动和连接:
考虑到芯片间的级连传输距离可能会很长的情况,
CK0 和 SD0 输出端设计了推挽式强驱动电路,经试验
可以驱动达
10 米以上的信号线,为保护芯片和防止信号反射具体应用时请串接一个 33-100Ω左右的电阻后再
输出到下一级,如果是护栏管上的应用,只要保证在进管和出管的地方有保护电阻。
VOUT
OUTX
FBX
GND
OMODE='H'
RB
LED
RX
VDD 12-24V
DIN
DCLK
VCC


Similar Part No. - SC6803Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC6803 FUMAN-SC6803 Datasheet
494Kb / 14P
   LED driver IC
More results

Similar Description - SC6803Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK2108A IKSEMICON-IK2108A Datasheet
547Kb / 21P
   LED Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6955 PTC-PT6955_10 Datasheet
586Kb / 19P
   LED Driver IC
PT6961 PTC-PT6961 Datasheet
577Kb / 18P
   LED Driver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LV5027M SANYO-LV5027M Datasheet
93Kb / 5P
   LED Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6959 PTC-PT6959 Datasheet
437Kb / 3P
   LED Driver IC
PT6964 PTC-PT6964 Datasheet
317Kb / 5P
   LED Driver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LV5028TT SANYO-LV5028TT Datasheet
168Kb / 16P
   LED Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6959 PTC-PT6959_10 Datasheet
308Kb / 20P
   LED Driver IC
PT6965 PTC-PT6965 Datasheet
615Kb / 20P
   LED Driver IC
logo
Rohm
BD8115F-M ROHM-BD8115F-M Datasheet
468Kb / 12P
   LED Driver IC
logo
Suntan Capacitors
MV1002SC SUNTAN-MV1002SC Datasheet
1Mb / 33P
   LED driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com