Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6803 Datasheet(PDF) 8 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6803
Description  LED driver IC
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6803 Datasheet(HTML) 8 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button SC6803 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 10Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 11Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6803 Datasheet HTML 12Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6803(文件编号:S&CIC0807)
LED 驱动 IC
第 8 页 共 14 页
外挂恒流驱动模式
该模式(OMODE = 高电平或悬空)适用于单串多个 LED 且 VDD 超过 12V 的情况,其实质是保持电路的
恒流驱动特性的同时,通过外接三极管提高驱动耐压能力。
流过 LED 的电流:ILED = Io *β/(β+1)
注:这里 Io 为 RX 在图表 1 中对应的电流值,三极管工作在放大区,β 是三极管的放大倍数,当 β 较大时,
上式可近似为:
ILED = IO (基极电阻 RB 可取 5K)
最高的 VDD 耐压取决于 NPN 三极管的 VCEO,一般在 25V 以上。
级连信号的驱动和连接:
考虑到芯片间的级连传输距离可能会很长的情况,DOUT 和 DCLKO 输出端设计了推挽式强驱动电路,经
试验时钟为 2M 时可以驱动达 6 米的信号线,为防止信号反射一般应用时请在 DOUT 和 DCLKO 口各串接一个
50Ω 左右的电阻后再输出到下一级。
九、 控制电路与软件设计参考
通过 CMODE 管脚的设置,SC6803 的灰度计数器采用 DCLK 作为时钟源(CMODE = 0),也可以用内置
的 1.2MHz(误差±15%)振荡器输出作为时钟源(CMODE = 1 或悬空),前者一般配合基于 CPLD/FPGA 等
成本较高的控制系统,后者则常用于低成本的单片机控制系统。
在 CMODE = 1 模式,MCU 通过 SPI 或二根 GPIO 口线把显示数据打入芯片,其后各芯片按照打入的灰
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Titl e
Nu mber
Rev i sio n
Size
B
Dat e:
3 0-Apr-2 0 10
Sheet
o f
File:
D:\HMF\资料\资料电路图\SC6 08 3 .d db
Drawn By:
VOUT
OUTX
FBX
GND
OMODE = 'H'
RB
LED
RX
VDD 12-24V
DIN
DCLK
VCC


Similar Part No. - SC6803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC6803Q FUMAN-SC6803Q Datasheet
245Kb / 9P
   LED driver IC
More results

Similar Description - SC6803

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK2108A IKSEMICON-IK2108A Datasheet
547Kb / 21P
   LED Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6955 PTC-PT6955_10 Datasheet
586Kb / 19P
   LED Driver IC
PT6961 PTC-PT6961 Datasheet
577Kb / 18P
   LED Driver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LV5027M SANYO-LV5027M Datasheet
93Kb / 5P
   LED Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6959 PTC-PT6959 Datasheet
437Kb / 3P
   LED Driver IC
PT6964 PTC-PT6964 Datasheet
317Kb / 5P
   LED Driver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LV5028TT SANYO-LV5028TT Datasheet
168Kb / 16P
   LED Driver IC
logo
Princeton Technology Co...
PT6959 PTC-PT6959_10 Datasheet
308Kb / 20P
   LED Driver IC
PT6965 PTC-PT6965 Datasheet
615Kb / 20P
   LED Driver IC
logo
Rohm
BD8115F-M ROHM-BD8115F-M Datasheet
468Kb / 12P
   LED Driver IC
logo
Suntan Capacitors
MV1002SC SUNTAN-MV1002SC Datasheet
1Mb / 33P
   LED driver IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com