Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

STC89LE53RC Datasheet(PDF) 135 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Datasheet(HTML) 135 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 131Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 132Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 133Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 134Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 135Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 136Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 137Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 138Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 139Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 135 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
135
附录D:     STC12C2052AD 系列 1T 单片机简介
    STC12C2052 系列单片机是单时钟 / 机器周期(1T)的兼容 8051 内核单片机,是高速 / 低功耗的新一代
8051 单片机,全新的流水线 / 精简指令集结构, 内部集成 MAX810 专用复位电路。
特点 :
现已大批量供货(PDIP-20/SOP-20 ),欢迎提前定货。
  STC12C5410AD 系列是 STC12C2052AD 系列的后续产品
供货 :
1.  增强型 1T 流水线 / 精简指令集结构 8051 CPU
2. 工作电压:5.5V - 3.4V(5V 单片机)  /  3.8V - 2.4V(3V 单片机)
3.  工作频率范围:0 - 35 MHz,相当于普通 8051 的  0~420MHz.实际工作频率可达 48MHz.
4.  用户应用程序空间 512 / 1K / 2K / 3K / 4K / 5K 字节
5.  片上集成 256 字节 RAM
6.   通用 I/O 口(15 个) ,复位后为:  准双向口 / 弱上拉(普通 8051 传统 I/O 口)
   可设置成四种模式:准双向口 / 弱上拉,推挽 / 强上拉,仅为输入 / 高阻,开漏
    每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA
7 . ISP (在系统可编程)/IAP (在应用可编程),无需专用编程器
     可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,2 秒  ~ 3 秒即可完成一片
8.  EEPROM 功能
9.  看门狗
10.内部集成 MAX810 专用复位电路
11. 时钟源:高精度外部晶体 / 时钟,内部 R/C  振荡器
          用户在下载用户程序时,可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体 / 时钟
          常温下内部 R/C 振荡器频率为:5.65MHz ~ 5.95MHz
         精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有温漂,应认为是 4MHz  ~ 8MHz
12. 共 2 个 16 位定时器 / 计数器
13. 外部中断 2 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒
14.PWM(2 路)/PCA (可编程计数器阵列)
        --- 也可用来再实现 2 个定时器或 2 个外部中断(上升沿中断 / 下降沿中断均可支持)
15. ADC, 8 路 8 位精度
16. 通用异步串行口(UART)
17. SPI 同步通信口,  主模式 / 从模式
18.工作温度范围: 0 - 75℃ / -40 - +85℃
19. 封装: PDIP-20 ,SOP-20( 宽体) ,TSSOP-20( 超小封状,定货)
1.内部 RAM 增加到 512 字节
2.内部 I/O  口  增加到 23  个(PDIP-28/SOP-28), PLCC-32  为 27 个
3.内部 PCA/PWM 模块 增加到 4 个
4.内部 A/D 模块 提升到 10 位 精度
5.内部 Flash 程序空间为 2K / 4K / 6K / 8K / 10K / 12K
6. 封装:PDIP-28( 窄体) ,SOP-28 ,PLCC-32 ,PDIP-20,SOP-20 ,TSSOP-20
7.供货:2005-12-5 开始提供样品(PDIP-28/SOP28/PLCC32),2005 年 12 月底批量供货



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com