Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BD-3312G-5V Datasheet(PDF) 1 Page - Okaya Electric America, Inc.

Part # BD-3312G-5V
Description  LED bracket lamp
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OKAYA [Okaya Electric America, Inc.]
Direct Link  http://www.okayaelec.co.jp/
Logo OKAYA - Okaya Electric America, Inc.

BD-3312G-5V Datasheet(HTML) 1 Page - Okaya Electric America, Inc.

  BD-3312G-5V Datasheet HTML 1Page - Okaya Electric America, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BD SERIES
DISPLAYPRODUCTS
LEDブラケットランプ
高信頼度LED素子を採用
●点灯色・保護抵抗付等をラインナップ
特 長
●産業機器、一般電気製品のパイロットランプ用
用 途
DAT.NO. 41001J001-LE2006
● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注文、
ご使用の際は当社の納入仕様書でご確認ください。
●点灯色 保護抵抗付等をラインナップ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲
※1 ラッピング端子 ※2 ラッピング端子対応可 ※3 タブ端子 ※4 同時発光においてもこの値を超えないこと
※5 a: 1 PIN ANODE、b: +MARK ANODE、c: RED MARK ANODE、d: 3 PIN COM CATHODE、e: 1 PIN COM ANODE ▲ LED内蔵LEDの光度
写真
No.
パネル
カット
(mm)
±0.1
極性
※5
18
5, 12V:15
24V:13
18
22
20
20
22
20
5, 12V:17
24V:13
5V:24
12, 24V:13
5, 12V:17
24V:13
5, 12V:16
24V:13
22
5, 12V:16
24V:13
̶
3
100
̶
̶
φ 9.2
φ 8.2
φ 6.2
φ 9.2
φ 8.2
φ 6.2
φ 9.2
φ 8.2
φ 6.2
φ 9.2
5V:100, 12V:250, 24V:500
5V:90, 12V:220,
24V:440
5V:75, 12V:180,
24V:320
5V:100, 12V:250, 24V:370
5V:130, 12V:300, 24V:600
5V:100, 12V:240
24V:480
5V:80, 12V:200
24V:320
5V:120, 12V:300, 24V:400
5V:130, 12V:300, 24V:600
5V:100, 12V:240
24V:480
5V:85, 12V:220
24V:320
5V:130, 12V:300, 24V:400
5V:120, 12V:160
24V:320
5V:75, 12V:180
24V:320
φ 6.2
φ 8.2
BD-1611R-□(-B)※1
BD-1711R-□(-B)※2
BD-1811R-□(-B)※2
BD-3211R-□(-B)※2
BD-3311R-□(-B)※2
BD-3611R-□ ※3
BD-1612G-□(-B)※1
BD-1712G-□(-B)※2
BD-1812G-□(-B)※2
BD-3212G-□(-B)※2
BD-3312G-□(-B)※2
BD-3612G-□ ※3
BD-1613A-□(-B)※1
BD-1713A-□(-B)※2
BD-1813A-□(-B)※2
BD-3213A-□(-B)※2
BD-3313A-□(-B)※2
BD-3613A-□ ※3
BD-3214O-□(-B)※2
BD-3314O-□(-B)※2
BD-2615RG-□ ※1
BD-2715RG-□ ※1
50
30
25
30
25
30
25
30
25
40 ※4
20 ※4
0.67
0.57
0.45
0.57
0.4
0.43
0.5
0.57
0.35
0.57
0.45
0.53
0.5
2.3
2.9
2.6
2.9
2.8
2.9
2.9
2.7
2.6
1.67
2.0
1.95
2.0
2.1
2.05
2.1
1.95
R3.85
G4.24
2.05
R4.5
G4.8
2.8
4
3
5
3
100
50
100
10
100
50
100
50
100
50
100
10
100
100
80
85
80
85
75
80
85
60
85
80
100
typ. max.
−20∼+40
−25∼+40
−20∼+40
−25∼+40
−20∼+40
−25∼+40
−25∼+40
−25∼+70
−20∼+60
−25∼+70
−20∼+60
−25∼+70
−20∼+60
−25∼+70
−20∼+60
−25∼+70
−20∼+70
−25∼+70
−25∼+45
φ 8.2
φ 9.2
a
b
b
b
a
a
c
c
b
a
b
b
b
a
a
c
c
b
b
b
b
a
a
c
c
b
c
c
d
e
e
b
a
a
c
c
b
b
a
a
c
c
b
b
a
a
c
c
b
c
c
e
e
φ 8.2
φ 6.2
φ 9.2
φ 8.2
φ 9.2
φ 8.2
φ 6.2
φ 9.2
φ 8.2
φ 6.2
φ 9.2
φ 6.2
φ 8.2
BD-802R(-B)
BD-1301R
BD-1401R
BD-1601R ※1
BD-1701R ※2
BD-1801R ※2
BD-3201R ※2
BD-3301R ※2
BD-3601R ※3
BD-803G(-B)
BD-1302G
BD-1402G
BD-1602G ※1
BD-1702G ※2
BD-1802G ※2
BD-3202G ※2
BD-3302G ※2
BD-3602G ※3
BD-1303A
BD-1403A
BD-1603A ※1
BD-1703A ※2
BD-1803A ※2
BD-3203A ※2
BD-3303A ※2
BD-3603A ※3
BD-3204O ※2
BD-3304O ※2
BD-2605RG ※1
BD-2705RG ※1
BD-801RG(-B)
最大定格(Ta=25°
C)
動作特性(Ta=25°
C)
655(IF=30mA)
635(IF=20mA)
635(IF=20mA)
630
635
565(IF=20mA)
570
560
590(IF=20mA)
585
615
590
615
R630 G565
630(IF=15mA)
635(IF=20mA)
555(IF=20mA)
565(IF=20mA)
570(IF=15mA)
560(IF=20mA)
590(IF=20mA)
585(IF=15mA)
590(IF=20mA)
615(IF=15mA)
R630 G565
(IF=15mA)
R695 G555
(IF=25mA)
4.0
̶
̶
̶
̶
̶
1.5
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
typ.
2.7
̶
1.6
2.0
0.6
1.2
1.0
1.2
3.0
0.7
1.2
0.7
1.2
2.0
▲8.0
1.6
3.0
1.0
1.6
0.5
▲3.2
1.2
1.5
1.4
1.2
▲4.8
1.2
4.0
1.0
1.2
1.0
0.8
2.0
min.
順電流
IFM(mA)
逆電圧
VRM
(V)
電流
低減率
mA/°
C
消費電力
P(mW)
逆電流
IR(µA)
max.
温度範囲
Ta(°
C)
ピーク
発光波長
λP(nm)typ.
発光光度
IV(mcd)
順電圧
VF(V)
型 名


Similar Part No. - BD-3312G-5V

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
American Microsemicondu...
BD-3 AMMSEMI-BD-3 Datasheet
142Kb / 1P
   tunnel diodes
More results

Similar Description - BD-3312G-5V

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AUK corp
SM5411 AUK-SM5411 Datasheet
166Kb / 3P
   LED Lamp
SM5511 AUK-SM5511 Datasheet
187Kb / 3P
   LED Lamp
SG3317 AUK-SG3317_1 Datasheet
181Kb / 4P
   LED Lamp
SA3412 AUK-SA3412 Datasheet
57Kb / 3P
   LED Lamp
SM3317-H AUK-SM3317-H Datasheet
182Kb / 4P
   LED Lamp
SM3317-L AUK-SM3317-L Datasheet
180Kb / 4P
   LED Lamp
SY5311 AUK-SY5311 Datasheet
179Kb / 4P
   LED Lamp
logo
Visual Communications C...
VAOL-10GAT4 VCC-VAOL-10GAT4 Datasheet
584Kb / 3P
   LED LAMP
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SW3318E-G KODENSHI-SW3318E-G Datasheet
334Kb / 7P
   LAMP LED
SY3318-V KODENSHI-SY3318-V Datasheet
251Kb / 3P
   LAMP LED
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com