Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0-0519024-2 Datasheet(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 0-0519024-2
Description  Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

0-0519024-2 Datasheet(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd

  0-0519024-2 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Matrize
PN 539 952-2
411-18140 / Rev. A1
Die Set
PN 539 952-2
411-18140 / Rev. A1
Seite / Page 3 of 11
Matrizensatz
PN
Die assembly
Part number
Leitung
Isol. ø (mm)
Wire
Insul dia (mm)
Größe (mm2)
Size (mm2)
Bild / Figure 1
Kontakt
PN
Contact
Part number
Abisolierlänge
(mm)
Strip Lenght
(mm)
1241393 / 964 297
1241395 / 964 299
0,2 - 0,35
0,5 - 1,0
1,5
2,5
1,15 - 1,4
1,4 - 2,1
2,2 - 2,4
2,7 - 3,0
3,5
4,5
539 952-2
1241397 / 964 301
4,9
2
Application
This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following
crimp contacts:
Contact Type:
P/N
P/N (SWS):
MCP 2.8 mm (SWS)
1241393
963 294
MCP 2.8 mm (SWS)
1241395
963 294
MCP 2.8 mm (SWS)
1241397
963 292
963 293
TAB 2.8 mm (SWS)
964 297
963 294
TAB 2.8 mm (SWS)
964 299
963 294
TAB 2.8 mm (SWS)
964 301
963 292
963 293
NOTE
The ERGOCRIMP Hand Tool has been
designed to accomodate different crimp die
sets. For availability of die sets for special
applications please contact the Field Service.
NOTE
Dimensions on this sheet are in millimeters
"mm".Figures and illustrations are not drawn to
scale.
PROPER USE GUIDELINES
Cumulative Traume Disorders can result from
a prolonged use of manually powered hand
tools. Hand tools are intended for occasional
use and low volume applications. For extended
use or production operations, TE offers a wide
selection of powered application equipment.
NOTE
The tool may only be used for the described
purpose.
2
Verwendungszweck
Mit dieser ERGOCRIMP Matrize können folgende
Crimpkontakte verarbeitet werden:
Kontakttyp:
PN
PN (EDS):
MCP 2,8 mm (EDS)
1241393
963 294
MCP 2,8 mm (EDS)
1241395
963 294
MCP 2,8 mm (EDS)
1241397
963 292
963 293
TAB 2,8 mm (EDS)
964 297
963 294
TAB 2,8 mm (EDS)
964 299
963 294
TAB 2,8 mm (EDS)
964 301
963 292
963 293
HINWEIS
Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die
Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen aus-
gelegt. Kontaktieren Sie den Kunden-
dienst bezüglich der Verfügbarkeit von
Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen.
HINWEIS
Alle Abmessungen in dieser Betriebsanlei-
tung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die
abgebildeten Komponenten sind nicht maß-
stabsgetreu dargestellt.
HINWEIS ZUR ANWENDUNG
Kumulative traumatische Beschwerden kön-
nen die Folge einer dauerhaften Anwendung
von Handzangen sein. Handzangen sind für
gelegentliche Anwendungen und geringe
Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteiger-
ten Bedarf bzw. für die Produktion bietet TE
eine große Auswahl entsprechender Werk-
zeuge.
HINWEIS
Die Werkzeuge sind ausschließlich für den
hier beschriebenen Zweck zu verwenden!


Similar Part No. - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
0-0519024-2 MACOM-0-0519024-2 Datasheet
50Kb / 1P
ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
210Kb / 1P
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
96Kb / 11P
For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
128Kb / 11P
For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
128Kb / 11P
For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
More results

Similar Description - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zentrum Mikroelektronik...
TSIC-COF ZMD-TSIC-COF Datasheet
422Kb / 4P
TSIC-COF Alle TSic Spezifikationen sind in dieser Lieferform erhtlich
logo
Tyco Electronics
411-18327 MACOM-411-18327 Datasheet
343Kb / 11P
Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
logo
TE Connectivity Ltd
411-18150 TEC-411-18150 Datasheet
95Kb / 11P
Diese Betriebsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung der ERGOCRIMP
logo
Tyco Electronics
411-18279 MACOM-411-18279 Datasheet
2Mb / 10P
Die Betriebsanleitung muss st채ndig am Werkzeug verf체gbar sein.
412-18997 MACOM-412-18997 Datasheet
876Kb / 26P
Die Betriebsanleitung muss st채ndig an dem Werkzeug verf체gbar sein.
logo
ASM GmbH
9725 ASM-SENSOR-9725 Datasheet
176Kb / 1P
Mit Hilfe dieser Software k철nnen Sie die Datenanalyse direkt an Ihrem Windows-PC durchf체hren
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com