Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EAL1D Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # EAL1D
Description  Superfast Avalanche SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

EAL1D Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  EAL1D Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor EAL1D Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EAL1A ... EAL1M
EAL1A ... EAL1M
Superfast Avalanche SMD Rectifier Diodes
Superschnelle Avalanche SMD-Gleichrichterdioden
IFAV = 1.0 A
VF1 < 1.25 V
trr
< 50...75 ns
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 25/30 A
ERSM = 20 mJ
Version 2017-05-29
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies,
High speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
Controlled avalanche characteristic
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Controlled Avalanche Charakteristik
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsfähigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1
)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.04 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Marking:
1. green ring denotes “cathode” and “superfast switching rectifier family”
2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
Kennzeichnung:
1. grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “superschnelle Gleichrichter”
2. farbiger Ring kennzeichnet “Periodische Spitzensperrspannung” (siehe unten)
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Reverse avalanche breakdown voltage
Sperrspannung im Durchbruch
VRSM [V] @ IRSM = 1 mA
2. Cathode ring
2. Kathodenring
EAL1A
50
> 75
gray / grau
EAL1B
100
> 150
red / rot
EAL1D
200
> 250
orange / orange
EAL1G
400
> 450
yellow / gelb
EAL1J
600
> 650
green / grün
EAL1K
800
> 850
blue / blau
EAL1M
1000
> 1100
violett / violet
Max. average forward rectified current
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
EAL1A...EAL1G
EAL1J...EAL1M
TA = 75°C
TA = 50°C
IFAV
1 A 3)
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
8 A 2)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
25 A
30 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
4.5 A2s
Non-repetitive reverse avalanche energy – Einmalige Avalanche-Energie
IRSM = 1 mA
ERSM
20 mJ
Junction/Storage temperature – Sperrschicht-/Lagerungstemperatur
Tj/S
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads per terminal
– Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Lötpad jeAnschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - EAL1D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
EAL1D DIOTEC-EAL1D Datasheet
107Kb / 2P
Superfast Switching Surface Mount Controlled Avalanche Rectifier Diodes
EAL1D DIOTEC-EAL1D Datasheet
134Kb / 2P
Controlled Avalanche Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EAL1D DIOTEC-EAL1D Datasheet
140Kb / 2P
Superfast Avalanche SMD Rectifier Diodes
More results

Similar Description - EAL1D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
EAL1A DIOTEC-EAL1A_15 Datasheet
134Kb / 2P
Controlled Avalanche Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EGL1A DIOTEC-EGL1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EGL34A DIOTEC-EGL34A_15 Datasheet
141Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER2A DIOTEC-ER2A_17 Datasheet
136Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ES2ASMA DIOTEC-ES2ASMA_17 Datasheet
155Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
UGB8AT DIOTEC-UGB8AT Datasheet
162Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
EAL1A DIOTEC-EAL1A_18 Datasheet
140Kb / 2P
Superfast Avalanche SMD Rectifier Diodes
ERL1A DIOTEC-ERL1A Datasheet
158Kb / 2P
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
SFE1A DIOTEC-SFE1A_18 Datasheet
226Kb / 2P
Superfast Switching SMD Rectifier Diodes
ES1A DIOTEC-ES1A_18 Datasheet
143Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com