Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MMTL431AR Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MMTL431AR
Description  Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MMTL431AR Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MMTL431AR Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MMTL431AR Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor MMTL431AR Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MMTL431A, MMTL431AR
MMTL431A, MMTL431AR
Adjustable Precision Shunt Regulator
Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
VO
= VREF ... 36 V
VREF = 2.495 V ± 0.5%
IK
= 1 ... 100 mA
ZKA ~ 0.15 Ω
Tjmax = 150°C
Version 2018-01-15
SOT-23
(TO-236)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Precision voltage reference for
voltage regulators & comparators
Replacement of low voltage
Zenerdiodes
Low device-count power supply
for microcontrollers
Secondary side control in
converter circuits
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Präzisions-Spannungsreferenz für
Spannungsregler & Komparatoren
Ersatz für Z-Dioden mit
niedriger Spannung
µController Spannungsversorgung
mit geringem Bauteilbedarf
Ausgangsspannungsregelung in
Wandlerschaltungen
Standardausführung 1)
Features
Low output impedance
Narrow tolerance band
Two pin outline versions
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Ausgangsimpedanz
Enge Spannungstoleranz
Zwei Versionen der Pinbelegung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Standard
MMTL431A
1 = R 2 = K 3 = A
Type
Code
431
Reverse
MMTL431AR
1 = K 2 = R 3 = A
Type
Code
431
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Cathode voltage
Kathoden-Spannung
VKA
37 V
Cathode current
Kathodenstrom
DC
IK
-100 ... +150 mA
Reference input current
Referenz-Eingangsstrom
DC
IR
-0.05 ... +10 mA
Total power dissipation
Gesamt-Verlustleistung
Ptot
330 mW 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
+150°C
-55…+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C, unless otherwise specified – TA = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 3 mm2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
+0.1
0.4+0.1
2.9 ±0.1
1
2
3
Type
Code
1.9±0.1
-0.05
-0.2
Pb
RoHS
2
3
1
2
3
1


Similar Part No. - MMTL431AR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
MMTL431AR DIOTEC-MMTL431AR Datasheet
212Kb / 3P
Adjustable Precision Shunt Regulator
More results

Similar Description - MMTL431AR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
New Japan Radio
NJM431 NJRC-NJM431 Datasheet
216Kb / 5P
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Toshiba Semiconductor
TA76431AS TOSHIBA-TA76431AS Datasheet
242Kb / 7P
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
SE431 ETC-SE431 Datasheet
215Kb / 8P
ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Anpec Electronics Corop...
APL1431 ANPEC-APL1431 Datasheet
460Kb / 12P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Ceramate Technical
CP431 CERAMATE-CP431 Datasheet
347Kb / 9P
Adjustable Precision shunt Regulator
CP432 CERAMATE-CP432 Datasheet
367Kb / 10P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS431I TSC-TS431I Datasheet
776Kb / 13P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE431S ACE-ACE431S Datasheet
303Kb / 12P
Adjustable Precision Shunt Regulator
VER 1.2
logo
Advanced Power Electron...
AP432 A-POWER-AP432 Datasheet
329Kb / 8P
Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Compact Technology Corp...
TL431 CTC-TL431 Datasheet
399Kb / 7P
Adjustable Precision Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com