Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2CL71 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 2CL71
Description  Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

2CL71 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  2CL71 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 2CL71 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2CL71A | 2CL71
2CL71A | 2CL71
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungsgleichrichter mit ultraschnellem Sperrverzug
IFAV = 5 mA
VF
< 30 V
Tjmax = 120°C
VRRM = 8 kV
IFSM = 0.5 A
trr
< 80 ns
Version 2017-10-19
Ø 2.5 x 6.5
Ø 3 x 8
(2CL71A)
(2CL71)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
High voltage rectification
at medium to high frequencies
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei mittleren bis hohen Frequenzen
Standardausführung 1)
Features
Two case outlines
High creepage and clearance
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Zwei Gehäusebauformen
Große Luft- und Kriechstrecken
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
71A
71
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled (13“)
6000
5000
Gegurtet auf Rolle (13“)
Weight approx.
0.3 g
0.5 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = N/A
Marking:
Cathode ring with pattern <<<
The type numbers are noted only on the label on the reel
Kennzeichnung:
Kathodenring mit Muster <<<
Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Maximum ratings 2)
Grenzwerte2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Period. Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
2CL71A
2CL71
8000
8000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
IFAV
5 mA 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
50 mA
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
IFSM
500 mA 3)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-40...+120°C
-40...+120°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 3
±0.1
Ø 0.6
±0.05
Ø 0.5
±0.05
Ø 2.5±0.1
Pb
RoHS


Similar Part No. - 2CL71

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Electronic devices inc.
2CL71 EDI-2CL71 Datasheet
56Kb / 1P
HIGH VOLTAGE, LOW CURRENT SILICON RECTIFIER DIODES
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
2CL71 GETEDZ-2CL71 Datasheet
68Kb / 1P
5mA 8kV HIGH VOLTAGE DIODES
logo
Anshan Suly Electronics
2CL71 ANSHAN-2CL71 Datasheet
347Kb / 2P
High voltage rectifier diodes 2CL71 adopts high reliable mesa structure and diffusion craftwork epoxy resin molded in a compact sturcture , .
logo
SUNMATE electronic Co.,...
2CL71 SUNMATE-2CL71 Datasheet
204Kb / 1P
HIGH VOLTAGE RECTIFIER DIODES
logo
American Microsemicondu...
2CL71 AMMSEMI-2CL71 Datasheet
558Kb / 4P
High Voltage Diodes
More results

Similar Description - 2CL71

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5807 EIC-1N5807 Datasheet
98Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
1N5807US EIC-1N5807US Datasheet
100Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
UF5400 DIOTEC-UF5400_15 Datasheet
140Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
1N4148 DIOTEC-1N4148_15 Datasheet
131Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
UF4001 DIOTEC-UF4001_15 Datasheet
134Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
UF4001 SUNMATE-UF4001 Datasheet
315Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
2CL73A DIOTEC-2CL73A Datasheet
150Kb / 2P
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
2CL75 DIOTEC-2CL75 Datasheet
146Kb / 2P
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
2CL72A DIOTEC-2CL72A Datasheet
149Kb / 2P
Ultrafast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
UF4003GP DIOTEC-UF4003GP Datasheet
125Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com