Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LAETSF Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAETSF
Description  Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAETSF Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAETSF_17 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAETSF_17 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-04-19
2
Version 1.2
LA ETSF - Dual Binning
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 4 mA
I
F = 50 mA
IV [mcd]
Iv [mcd]
LA
ETSF-R1T1-1-2A2B+BB
CB-24-3A4B
112 ... 355
2240 ... 4500
Q65112A1811
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA
ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B means that only one group R1, R2, S1, S2, T1 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B means that only one wavelength group 1 will be shippable. LA
ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LA ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B means that only one forward voltage group 2A,2B will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
LA
ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen R1, R2, S1, S2,
T1 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 6). LA ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B bedeutet, dass das Bauteil
innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA ETSF-R1T1-1-2A2B+BBCB-24-3A4B bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 2A,2B
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com