Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CL10MD Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # CL10MD
Description  SMD Current Limiting Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

CL10MD Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  CL10MD Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor CL10MD Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CL10MD ... CL30MD
CL10MD ... CL30MD
SMD Current Limiting Diodes
SMD Strom-Begrenzer-Dioden
IP(DC) = 10 ... 30 mA
VAK = 90V
Ptot = 1 W
Tjmax = 150°C
Version 2018-01-12
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Marking: One red ring denotes
“cathode” and “CLD family”
Markierung: Ein roter Ring kenn-
zeichnet “Kathode” und “CLD-Familie”
Typical Applications
Low power LED drivers
and battery chargers
Constant current regulators
for simple sensor circuits
Power supply for µController
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
LED-Treiber und Akku-Lader
mit kleiner Leistung
Konstantstromquellen für
einfache Sensorschaltungen
Stromversorgung für µController
Standardausführung 1)
Features
VAK up to 90 V
Parallel operation for higher IP
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
VAK bis zu 90 V
Parallelbetrieb für höheres IP
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
7500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.07 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Power dissipation – Verlustleistung
TA = 50°C
Ptot
1 W 3)
Peak operating voltage – Maximale Arbeitsspannung
VAK
90 V
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Characteristics 4)
Kennwerte 4)
Type
Typ
Regulator current
Begrenzerstrom
at/bei VT = 10 V 5)
[mA]
Typ. steady state regulator current
Typ. Begrenzerstrom im Dauerbetrieb
IP(DC) 3)
[mA]
Temperature coefficient
Temperaturkoeffizient
of/von IP 6)
at/bei VT = 10 V
IPmin
IPnom
IPmax
VT = 10 V
VT = 50 V
αIP [10-4 /°C]
CL10MD
17
20
23
18
16
–20
CL20MD
27
30
33
28
24
–20
CL30MD
36
40
44
38
32
–20
Limiting voltage – Grenzspannung
IL = 80% IP
VL
3 V 5)
Reverse voltage – Sperrspannung
VR
0.5 V
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität
VR = 0 V
CT
5 pF
Thermal resistance junction to ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
Thermal resistance junction to terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthA
RthT
< 75 K/W 3)
< 40 K/W
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads per terrminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Lötpads an jedem Anschluss
4
See Fig. 1 – Siehe Fig. 1
5
Tested with pulses (20 ms) – Gemessen mit Impulsen (20 ms)
6
For compensation, see Fig. 5 – Zur Kompensation siehe Fig. 5
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - CL10MD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
CL10MD DIOTEC-CL10MD Datasheet
143Kb / 3P
SMD Current Limiting Diodes
CL10MD DIOTEC-CL10MD_18 Datasheet
143Kb / 3P
SMD Current Limiting Diodes
More results

Similar Description - CL10MD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
CL20M45 DIOTEC-CL20M45 Datasheet
97Kb / 2P
Current Limiting Diodes
CL20M35 DIOTEC-CL20M35 Datasheet
100Kb / 2P
Current Limiting Diodes
CL20M35 DIOTEC-CL20M35_13 Datasheet
100Kb / 2P
Current Limiting Diodes
logo
Central Semiconductor C...
PB-CMJ0130-CMJH180_1509 CENTRAL-PB-CMJ0130-CMJH180_1509 Datasheet
1Mb / 2P
Current Limiting Diodes
logo
Diotec Semiconductor
CL15M45 DIOTEC-CL15M45 Datasheet
99Kb / 2P
Current Limiting Diodes
CL15M35 DIOTEC-CL15M35_17 Datasheet
143Kb / 2P
SMD Current Limiting Diodes
CL15M45 DIOTEC-CL15M45_17 Datasheet
143Kb / 2P
SMD Current Limiting Diodes
CL10MD DIOTEC-CL10MD_18 Datasheet
143Kb / 3P
SMD Current Limiting Diodes
CL05M6F DIOTEC-CL05M6F_18 Datasheet
139Kb / 2P
SMD Current Limiting Diodes
CL05M6F DIOTEC-CL05M6F Datasheet
125Kb / 2P
SMD Current Limiting Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com