Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FT2000AA Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # FT2000AA
Description  Fast Efficient Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

FT2000AA Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  FT2000AA Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor FT2000AA Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FT2000AA ... FT2000KG
FT2000AA ... FT2000KG
Fast Efficient Rectifier Diodes
Schnelle Gleichrichterdioden für hohen Wirkungsgrad
IFAV = 20 A
VF1 < 0.84 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...400 V
IFSM = 350/385 A
trr
< 200 ns
Version 2017-12-18
TO-220AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of medium frequencies
Free-wheeling diodes for power tools
and DC motors; Polarity Protection,
Solar Bypass diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Freilaufdioden für Elektrowerkzeuge
und DC-Motoren; Verpolschutz
Solar-Bypassdioden
Standardausführung 1)
Features
Low forward voltage drop
Low reverse leakage current
Two polarities
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Fluss-Spannung
Niedriger Sperrstrom
Zwei Polaritäten
Hohe Leistungsfähigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in tubes/cardboards
50/1000
Verpackt in Stangen/Kartons
Weight approx.
1.8 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type / Typ
Polarity / Polarität
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
K
(Standard)
A
(Reverse)
VRRM [V]
VRSM [V]
FT2000KA
FT2000AA
50
50
FT2000KB
FT2000AB
100
100
FT2000KD
FT2000AD
200
200
FT2000KG
FT2000AG
400
400
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TC = 100°C 3)
IFAV
20 A
Rep. peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TC = 100°C 3)
IFRM
70 A
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
350 A
385 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
612 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb
Tj
-50...+150°C
+200°C 4)
Storage temperature – Lagerungstemperatur
TS
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
4
Meets the Requirements of IEC 61215 bypass diode thermal test
Erfüllt die Anforderungen des IEC 61215 Bypass-Diodentests
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
4
3
1
4
3
1
A
K
4
3
1
Type
Typ
5.08±0.1
0.8
±0.2
1.3
±0.1
10.1
±0.3
Ø
±0.2
3.8
1.2±0.2
0.42
±0.1
4.5
±0.2
2.67±0.2


Similar Part No. - FT2000AA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
FT2000AA DIOTEC-FT2000AA Datasheet
114Kb / 2P
Superfast Silicon Rectifiers - Single Diode / Two Polarities
logo
EIC discrete Semiconduc...
FT2000AA EIC-FT2000AA Datasheet
110Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
FT2000AA DIOTEC-FT2000AA Datasheet
124Kb / 2P
Superfast Silicon Rectifiers - Single Diode / Two Polarities
FT2000AA DIOTEC-FT2000AA Datasheet
124Kb / 2P
Superfast Silicon Rectifiers-Single Diode / Two Polarities
FT2000AA DIOTEC-FT2000AA_10 Datasheet
123Kb / 2P
Superfast Silicon Rectifiers - Single Diode / Two Polarities
More results

Similar Description - FT2000AA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
EGP15A SUNMATE-EGP15A Datasheet
282Kb / 2P
GLASS PASSIVATED FAST EFFICIENT RECTIFIER DIODES
EGP30A SUNMATE-EGP30A Datasheet
366Kb / 2P
GLASS PASSIVATED FAST EFFICIENT RECTIFIER DIODES
ES2F SUNMATE-ES2F Datasheet
370Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER DIODES
ES3F SUNMATE-ES3F Datasheet
334Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
FR20AAD2 DIOTEC-FR20AAD2_17 Datasheet
165Kb / 2P
Fast Efficient Rectifier Diodes
KT20A120 DIOTEC-KT20A120_17 Datasheet
193Kb / 2P
Fast Efficient Rectifier Diodes ??Protectifiers
F5K120 DIOTEC-F5K120_18 Datasheet
165Kb / 2P
Fast Efficient Rectifier Diodes
F12K120 DIOTEC-F12K120_18 Datasheet
166Kb / 2P
Fast Efficient Rectifier Diodes
FX20K120 DIOTEC-FX20K120_18 Datasheet
167Kb / 2P
Fast Efficient Rectifier Diodes
FX2000A DIOTEC-FX2000A_18 Datasheet
144Kb / 2P
Fast Efficient Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com