Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSS-1180-201 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # CSS-1180-201
Description  Kapazitiver N채herungsschalter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

CSS-1180-201 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  CSS-1180-201 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics CSS-1180-201 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Kapazitiver Näherungsschalter
Détecteur de proximité capacitif
Capacitive proximity switch
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operatingdistance
Mounting
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
Steckerbelegung(Gerät)
Attribution des pins(appareil)
Pin assignment(device)
S12
SO 9001:2000
Man
agemen
Reg. N° 11397
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
braun
brun
brown
PNP
weiss
blanc
white
braun
brun
brown
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
NPN
weiss
blanc
white
M18
5 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil selon norme
Boîtier cylindrique M18
Standard model
M18 cylindrical housing
Norm-Ausführung
Gehäuse zylindrisch M18
WichtigsteEigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M18, Länge
70 mm (Kabel), 84 mm (Stecker),
MaterialPPO
− Betriebsspannung 10 ... 35 VDC,
Ausgangsstrommax.2x250mA
− LED,Kurzschlussschutz,Induktions-
schutz,Verpolungsschutzeingebaut
− PNP- und NPN-Ausführung, antiva-
lent
Caractéristiquesprincipales:
− Boîtier,longueur70mm(câble)/84
mm (connecteur), cylindrique M18,
PPO
− Tension de service 10 ... 35 VDC,
courantdesortiemax.2x250mA
− LED, protections contre les courts-
circuits, les surtensions induites et
l'inversiondetensionincorporées
− Disponible en PNP, NPN, antiva-
lente
Mainfeatures:
− Housinglength70mm(cable)/84mm
(connector),cylindricalM18,PPO
− Supplyvoltage10...35VDC,max.
outputcurrent2x250mA
− LED,protectionsagainstshort-circuits,
inducedovervoltagesandvoltagere-
versalbuilt-in
− PNPandNPNexecutions,changeover
outputs
Technische Daten:
(gemässIEC60947-5-2)
Bemessungsschaltabstandsn
Schaltabstandmin./max.einstellbar
Normmessplatte
BetriebsspannungsbereichUB
ZulässigeRestwelligkeit
Ausgangsstrom
SpannungsabfallanAusgängen
Leerlaufstrom
Schaltfrequenz
LED(Kabelversion)
LED(Steckerversion)
UmgebungstemperaturbereichTA
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
SchockenundSchwingen
Gewicht(Kabel/Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC60947-5-2
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
MaterialGehäuse
AktiveFläche
Endstück
Anschlusskabel(andereLängen
aufAnfrage)
Anschlussstecker
Anzugsmoment
Caractéristiques techniques:
(selonCEI60947-5-2)
Portéenominalesn
Portéemin./max.réglable
Ciblenormalisée
TensiondeserviceUB
Ondulationadmissible
Courantdesortie
Chutedetensionauxsorties
Couranthors-charge
Fréquencedecommutation
LED(versioncâble)
LED(versionconnecteur)
PlagedetempératureambianteTA
Protectioncontrelescourts-circuits
Protectioncontrelesinversions
Protectioncontretensionsinduites
Chocsetvibrations
Poids(câble/connecteur)
Indicedeprotection
ProtectionCEM:
CEI60947-5-2
CEI61000-4-2
CEI61000-4-3
CEI61000-4-4
Matériauduboîtier
Facesensible
Fermeturearrière
Câblederaccordement(autres
longueurssurdemande)
Connecteur
Coupledeserrage
Technical data:
(accordingtoIEC60947-5-2)
Ratedoperatingdistancesn
Min./max.adjustableop.distance
Standardtarget
SupplyvoltagerangeUB
Max.ripplecontent
Outputcurrent
Outputvoltagedrop
No-loadsupplycurrent
Switchingfrequency
LED(cableversion)
LED(connectorversion)
AmbienttemperaturerangeTA
Short-circuitprotection
Voltagereversalprotection
Inductionprotection
Shocksandvibration
Weight(cable/connector)
Degreeofprotection
EMCprotection:
IEC60947-5-2
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
Housingmaterial
Sensingface
Rearcap
Connectioncable(otherlengthson
request)
Connector
Thigteningtorque
5mm
0,5...10mm
18x18x1mm
10...35VDC
≤10%UB
≤2x250mA
≤2,0Vbei/à/at250mA
≤15mA
≤300Hz
grün,gelb/verte,jaune/green,yellow
gelb/jaune/yellow
-25...+70
°C
eingebaut/intégrée/built-in
eingebaut/intégrée/built-in
eingebaut/intégrée/built-in
IEC60947-5-2/7.4
106g/tbdg
IP67
5kV
Level2
Level3
Level3
PPO
PPO
PA
PVC4x0,34mm2Ø/2m
S12
1,7Nm
CS - 1180 - 20


Similar Part No. - CSS-1180-201

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
CSS-1180-101 CONTRINEX-CSS-1180-101 Datasheet
162Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-1180-103 CONTRINEX-CSS-1180-103 Datasheet
162Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-1180-111 CONTRINEX-CSS-1180-111 Datasheet
167Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
More results

Similar Description - CSS-1180-201

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
CSK-1120-111 CONTRINEX-CSK-1120-111 Datasheet
150Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1120-201 CONTRINEX-CSK-1120-201 Datasheet
163Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1120-211 CONTRINEX-CSK-1120-211 Datasheet
165Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-101 CONTRINEX-CSK-1180-101 Datasheet
162Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-207 CONTRINEX-CSK-1180-207 Datasheet
129Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-217 CONTRINEX-CSK-1180-217 Datasheet
130Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1181-203 CONTRINEX-CSK-1181-203 Datasheet
115Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1181-213 CONTRINEX-CSK-1181-213 Datasheet
118Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-1301-213 CONTRINEX-CSS-1301-213 Datasheet
121Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-2260-313 CONTRINEX-CSS-2260-313 Datasheet
154Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com