Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S16ASD2 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # S16ASD2
Description  Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

S16ASD2 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  S16ASD2_17 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor S16ASD2_17 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
S16ASD2 ... S16MSD2
S16ASD2 ... S16MSD2
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 16 A
VF
< 1.0 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 135/150 A
trr
~ 1500 ns
Version 2017-12-18
TO-263AB
(D²PAK)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
Half bridge in SMD
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Halbbrücke in SMD
Hohe Leistungsfähigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in tubes/cardboards
On request:
on 13” reel
50/1000
800
Verpackt in Stangen/Kartons
Auf Anfrage:
auf 13” Rolle
Weight approx.
1.6 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
245°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 3)
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V] 3)
S16ASD2
50
50
S16BSD2
100
100
S16DSD2
200
200
S16GSD2
400
400
S16JSD2
600
600
S16KSD2
800
800
S16MSD2
1000
1000
Max. average forward current, R-load
Dauergrenzstrom mit R-Last
TC = 100°C 4)
IFAV
8 A 3)
16 A 5)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TC = 100°C 4)
IFRM
30 A 3)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
135 A 3)
150 A 3)
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
90 A2s 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Per diode – Pro Diode
4
Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
5
Output current for two devices operated in a full bridge configuration
Ausgangsstrom bei Betrieb zweier Bauteile als Vollbrücke
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
1
2
3
4
0.4
4.5 0.2
±
1.2
5.08
0.8
1.3
1
Type
Typ
3
2
4
10.25
±0.5


Similar Part No. - S16ASD2_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
S16ASD2 DIOTEC-S16ASD2 Datasheet
116Kb / 2P
Surface Mount Silicon Rectifier Diodes - Half Bridge
logo
Thinki Semiconductor Co...
S16ASD2 THINKISEMI-S16ASD2 Datasheet
1Mb / 3P
16.0 Amperes Surface Mount Dual Series Connection General Purpose Rectifiers
More results

Similar Description - S16ASD2_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
GL1A DIOTEC-GL1A_15 Datasheet
141Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
GL34A DIOTEC-GL34A_15 Datasheet
141Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
M1 DIOTEC-M1_15 Datasheet
149Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S3A DIOTEC-S3A_15 Datasheet
145Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
SL1A DIOTEC-SL1A_15 Datasheet
145Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S5A DIOTEC-S5A_17 Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1A DIOTEC-S1A_18 Datasheet
157Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1YL DIOTEC-S1YL Datasheet
163Kb / 3P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S3ASMB DIOTEC-S3ASMB_18 Datasheet
151Kb / 2P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
S1YL DIOTEC-S1YL_19 Datasheet
159Kb / 3P
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com