Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SB890 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SB890
Description  Schottky Barrier Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SB890 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SB890 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SB890 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SB820 ... SB8100
SB820 ... SB8100
Schottky Barrier Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV = 8.0 A
VF1 < 0.52 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 20...100 V
IFSM = 155/180 A
Version 2016-09-29
Ø 5.4 x 7.5
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Output Rectification in DC/DC
Converters, Polarity Protection,
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Ausgangsgleichrichtung in
Gleichstromwandlern, Verpolschutz,
Freilaufdioden
Standardausführung 1)
Features
Low forward voltage drop
High average forward current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Fluss-Spannung
Hoher Dauergrenzstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
1250
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SB820
20
20
SB830
30
30
SB840
40
40
SB850
50
50
SB860
60
60
SB890
90
90
SB8100
100
100
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
IFAV
8 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
30 A3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
155/180 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
132 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Ø
±0.05
1.2
Ø
±0.1
5.4


Similar Part No. - SB890

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SB890 DIOTEC-SB890 Datasheet
58Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifiers
More results

Similar Description - SB890

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
Semikron International
SB1520TL SEMIKRON-SB1520TL Datasheet
188Kb / 3P
Schottky barrier rectifier diodes
logo
Unisonic Technologies
MBR1060C UTC-MBR1060C_08 Datasheet
106Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SB520 DIOTEC-SB520_13 Datasheet
93Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
SB1230 DIOTEC-SB1230 Datasheet
158Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
SBX2020 DIOTEC-SBX2020_18 Datasheet
149Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
SB1520 DIOTEC-SB1520_18 Datasheet
221Kb / 2P
Schottky Barrier Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
MBRD340 SUNMATE-MBRD340 Datasheet
1Mb / 3P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
MBRD1040 SUNMATE-MBRD1040 Datasheet
1Mb / 3P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com