Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LUWCQAR Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWCQAR
Description  Industrial lighting
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCQAR Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWCQAR_18 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCQAR_18 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
2018-02-05
1
2018-02-05
OSLON
® Square
Datasheet
Version 1.8
LUW CQAR (EQW)
This most compact high-power LED (2 W class) allows
dense clustering and simple circuit designs. Its
extremely low thermal resistance helps to keep the
efficiency remarkably high even when driven at high
currents. High reliability. Long lifetime.
Diese außerordentlich kompakte Hochleistungs-LED
(2-W-Klasse) erlaubt eine dichte Anordnung und
einfache Schaltungsentwürfe. Der äußerst niedrige
Wärmewiderstand sorgt für einen hohen
Wirkungsgrad auch bei hohen Strömen. Hohe
Zuverlässigkeit. Lange Lebensdauer.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
•
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: Cx = 0.37, Cy = 0.44 acc. to CIE 1931 (EQ
white)
•
Farbe: Cx = 0.37, Cy = 0.44 acc. to CIE 1931 (EQ
white)
•
CRI: typ. 65
•
CRI: typ. 65
•
Luminous Flux: typ. 345 lm
•
Lichtstrom: typ. 345 lm
•
Luminous efficacy: typ. 170 lm/W
•
Lichtausbeute: typ. 170 lm/W
•
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
•
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
•
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
•
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
•
Industrial lighting
•
Industriebeleuchtung
•
Light sources in brillant mix technology
•
Lichtquellen in Brillant-Mix-Technik
•
Retrofits and fixtures
•
Retrofits
•
Technical illumination with maximum energy saving
•
technische Beleuchtung bei maximaler
Energieersparnis


Similar Part No. - LUWCQAR_18

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWCQAR-MUNQ-HPHR-1 OSRAM-LUWCQAR-MUNQ-HPHR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-MUNQ-HPJR-1 OSRAM-LUWCQAR-MUNQ-HPJR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-MUNQ-JPJR-1 OSRAM-LUWCQAR-MUNQ-JPJR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-NPNR-HPHR-1 OSRAM-LUWCQAR-NPNR-HPHR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCQAR-NPNR-HPJR-1 OSRAM-LUWCQAR-NPNR-HPJR-1 Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
More results

Similar Description - LUWCQAR_18

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
LM3444 NSC-LM3444 Datasheet
3Mb / 14P
120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver Industrial and Commercial Lighting
LM3444-230VAC NSC-LM3444-230VAC Datasheet
2Mb / 18P
8W Isolated Flyback LED Driver Industrial and Commercial Lighting
logo
Toshiba Semiconductor
TLWNF1108A TOSHIBA-TLWNF1108A Datasheet
268Kb / 13P
General Lighting
logo
FSP TECHNOLOGY INC.
FSP075-NZMCH-700 FSP-FSP075-NZMCH-700 Datasheet
122Kb / 1P
LED Lighting
FSP075-NZMVH-42 FSP-FSP075-NZMVH-42 Datasheet
123Kb / 1P
LED Lighting
FSP075-NZMVH-48 FSP-FSP075-NZMVH-48 Datasheet
123Kb / 1P
LED Lighting
logo
OSRAM GmbH
GWCSSRM1.PC OSRAM-GWCSSRM1.PC Datasheet
1Mb / 26P
Industrial lighting
GWCSSRM2.PM OSRAM-GWCSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
Industrial lighting
LUWCQAR OSRAM-LUWCQAR Datasheet
1Mb / 24P
Industrial lighting
LUWCR7P OSRAM-LUWCR7P Datasheet
3Mb / 24P
Industrial lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com