Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LYYYG6SF Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LYYYG6SF
Description  Enhanced optical Power LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYYYG6SF Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LYYYG6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYYYG6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LYYY G6SF
MULTILED
Enhanced optical Power LED (ThinFilm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2015-04-09
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse und
diffusem Silikon Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: optimiertes
elektrisches Design zur Verwendung im
Automobil - Bereich
•
Wellenlänge: 587nm(gelb)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: Thinfilm
•
optischer Wirkungsgrad: 46 lm/W
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
oder 4000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Blinklicht im Automobil
•
seitliche Begrenzungsleuchten
•
Anzeigen im Innen- und Außenbereich
(z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
•
Einkopplung in Lichtleiter
Features
•
package: white PLCC-6 package, diffused
silicone resin
•
feature of the device: optimised electrical design
for use in automotive applications
•
wavelength: 587 nm (yellow)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: Thinfilm
•
optical efficiency: 46 lm/W
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
•
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
turn signal lamps in car applications
•
sidemarker
•
indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
•
backlighting (LCD, switches, keys, illuminated
advertising, general lighting)
•
coupling into light guides


Similar Part No. - LYYYG6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LYYYG6SF-CBEA-45 OSRAM-LYYYG6SF-CBEA-45 Datasheet
437Kb / 17P
white PLCC-6 package
More results

Similar Description - LYYYG6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LATBT66B OSRAM-LATBT66B Datasheet
187Kb / 18P
Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
LAP47B OSRAM-LAP47B Datasheet
440Kb / 16P
Enhanced optical Power LED
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
Enhanced optical Power LED
LWG6SP OSRAM-LWG6SP Datasheet
257Kb / 17P
Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
LWT67C OSRAM-LWT67C Datasheet
525Kb / 16P
Hyper TOPLED짰 Enhanced optical Power LED
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF-ABCB OSRAM-LTRBGFSF-ABCB Datasheet
1Mb / 28P
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
Enhanced optical Power LED
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com