Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BA5986FM Datasheet(PDF) 9 Page - Rohm

Part # BA5986FM
Description  CD-ROM / DVD BTL DRIVE
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5986FM Datasheet(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BA5986FM Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 7Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 8Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 9Page - Rohm BA5986FM Datasheet HTML 10Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
BA5986FM
光ディスク IC
!
!
!
!使用上の注意
使用上の注意
使用上の注意
使用上の注意
(1) BA5986FM
では、サーマルシャットダウン回路を内蔵しています。
チップ温度が、175
°C(Typ.)になると、出力電流がミュートされ、再びチップ温度が 150℃(Typ.)になると、
ドライバ部回路が立上がります。
(2)
ミュート端子電圧を 0.5V 以下に下げると、出力電流をミュートすることができます。
通常使用状態では、ミュート端子を 2.0V 以上にプルアップしてください。
(3)
バイアス端子(1pin)は、1.0V(Typ.)以下になるとミュートがかかります。
通常使用状態では 1.4V 以上にしてください。
(4)
サーマルシャットダウン、ミュート ON、及び、バイアス端子電圧の低下で、ミュートがかかりますが、そのいず
れの場合も、ドライバ部以外はミュートされません。
また、出力端子は、内部バイアス電圧(PowVCC / 2)になります。
(5)
スタンバイ端子電圧をオープン、または、0.5V 以下に下げると、回路電流を減少することができます。
通常使用状態では、スタンバイ端子を 2.0V 以上にプルアップしてください。
(6)
供給電源間には、この IC の根元にパスコン(0.1
µF 程度)を付けてください。
(7)
放熱フィンは、パッケージ内部で GND につながっていますが、外部の GND とつないでください。
(8)
応用例は推奨すべきものと確信しておりますが、ご使用に当たっては更に特性のご確認を十分に願います。外付け
回路定数等を変更してご使用になるときは、静特性のみならず過渡特性も含め外付け部品、及び、当社 IC のばらつ
  き等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
また、特許権に関しましては当社では十分な確認はできておりませんのでご了承ください。
!
!
!
!電気的特性曲線
電気的特性曲線
電気的特性曲線
電気的特性曲線
1
0
2
3
25
50
75
100
125
150
175
AMBIENT TEMPERATURE:Ta(℃)
Fig.3 熱軽減曲線
0
5
10
15
510
15
POWER SUPPLY VOLTAGE:PreVCC(V)
VOH
Fig.4 前段OP-AMP飽和電圧特性
VOL
BA5986FM(Ta=25℃)
ch4,前段OP AMP,VOH,
VOL
−1.5
−5
−4
−3
−2
−1
0
3
2
1
5
4
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
16Ω
12Ω
8Ω
INPUT VOLTAGE : VIN(V)
Fig.5 ch1,2入出力特性
4Ω
PreVCC=12V
PowVCC=5V
OP-AMP…BUFFER
BIAS=2.5V
RL=20Ω
10
5
0
−5
−10
−1
1
0
8Ω
INPUT VOLTAGE:VIN(V)
Fig.6 ch3,4入出力特性
PreVCC=12V
PowVCC=12V
OP-AMP…BUFFER
BIAS=2.5V
RL20Ω
16Ω
12Ω
2
 1
0
3
4
5
PreVCC=12V
PowVCC=5V
0.5
1.0
SOURCE
SINK
LOAD CURRENT IL:(A)
Fig.7 ch1,2出力負荷変動
5
0
10
PreVCC=12V
PowVCC=12V
0.5
1.0
SOURSE
SINK
LOAD CURRENT:IL(A)
Fig.8 ch3,4出力負荷変動



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com