Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KBPC1500FW Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # KBPC1500FW
Description  Single Phase Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

KBPC1500FW Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  KBPC1500FW Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor KBPC1500FW Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
KBPC10/15/25 00...16 FP|WP
KBPC10/15/25 00...16 FP|WP
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 10/15/25 A
VF
< 1.2 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1600 V
IFSM1 = 270/300 A
trr
~ 1500 ns
Version 2018-02-06
KBPCxxxxFP
KBPCxxxxWP
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
VRRM up to 1600 V
FP = Fast-on terminals 2,3)
WP = Wire terminals 3)
Plastic case 4) with isolated
aluminium baseplate
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
UL-anerkannt, Liste E175067
VRRM bis zu 1600 V
FP = Fast-on Anschlüsse 2,3)
WP = Drahtanschlüsse 3)
Plastikgehäuse 4) mit
isoliertem Alu-Boden
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in cardboard trays
FP : 240
WP: 160
Verpackt in Einlagekartons
Weight approx.
17 g
Gewicht ca.
Casting compound
UL 94V-0
Vergussmasse
Solder & assembly conditions
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Marking (e. g.)
Stempel (Bsp.)
Further available:
KBPC25 00...10 I (Single Inline)
Ebenso erhältlich:
KBPC35 00...16 FP|WP, KBPC50 00...12 FP
Maximum ratings 5)
Grenzwerte 4)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 6)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 7)
KBPC10/15/2500FP
KBPC10/15/2500WP
35
50
KBPC10/15/2501FP
KBPC10/15/2501WP
70
100
KBPC10/15/2502FP
KBPC10/15/2502WP
140
200
KBPC10/15/2504FP
KBPC10/15/2504WP
280
400
KBPC10/15/2506FP
KBPC10/15/2506WP
420
600
KBPC10/15/2508FP
KBPC10/15/2508WP
560
800
KBPC10/15/2510FP
KBPC10/15/2510WP
700
1000
KBPC10/15/2512FP
KBPC10/15/2512WP
800
1200
KBPC10/15/2514FP
KBPC10/15/2514WP
900
1400
KBPC10/15/2516FP
KBPC10/15/2516WP
1000
1600
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
For 6.3mm (1/4“) Fast-on connectors; alternatively, solder assembly possible
Für 6.3mm Fast-on Steckverbinder; alternativ Lötmontage möglich
3
Solderable per JESD22-B102E and JESD22-B106C (260°C/10s)
Lötbar gemäß JESD22-B102E und JESD22-B106C (260°C/10s)
4
Edge close to + terminal not present necessarily – Abschrägung nahe + Anschluss nicht zwingend vorhanden
5
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
6
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
7
Valid per diode – Gültig pro Diode
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
28.6±0.5
min. 30
Ø 5.2±0.2
18±0.5
11.6±0.5
+
7.3
+
5.3±0.9
+0.7
- 0.1
~
~
28.6±0.5
21.6
Ø 5.2
±0.2
18.1±0.5
16.6
±0.5
6.7
+
7.3
+
=
=
+0.7
–0.1
~
~
+1
–2


Similar Part No. - KBPC1500FW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
KBPC1500FW DIOTEC-KBPC1500FW Datasheet
153Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
KBPC1500FW SEMIKRON-KBPC1500FW Datasheet
277Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
KBPC1500FW SEMIKRON-KBPC1500FW_06 Datasheet
281Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBPC1500FW DIOTEC-KBPC1500FW_14 Datasheet
239Kb / 2P
Silicon-Bridge-Rectifiers
More results

Similar Description - KBPC1500FW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Semiconductor
KBU4A GE-KBU4A Datasheet
83Kb / 2P
SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436 Datasheet
111Kb / 3P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
IXYS Corporation
VBO25 IXYS-VBO25 Datasheet
87Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
VBO13 IXYS-VBO13 Datasheet
84Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SDA276A SSDI-SDA276A Datasheet
80Kb / 2P
SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436_07 Datasheet
117Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
Naina Semiconductor ltd...
25MB NAINA-25MB Datasheet
105Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
KBPC800 DIOTEC-KBPC800_17 Datasheet
223Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
IXYS Corporation
VBO20 IXYS-VBO20 Datasheet
185Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com