Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EXSLRIDP3 Datasheet(PDF) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # EXSLRIDP3
Description  Pompa per vuoto scroll a secco
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

EXSLRIDP3 Datasheet(HTML) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  EXSLRIDP3 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) EXSLRIDP3 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Pompa scroll a secco IDP-3 e accessori
Descrizione
Codice
IDP-3, 1φ, 220 V, 50/60 Hz
IDP3A01
IDP-3, 1φ, 115 V, 60 Hz
IDP3B01
IDP-3, 1φ, 100 V, 50/60 Hz
IDP3C01
IDP-3, 24 VDC
IDP3D01
Con valvola di isolamento dell'ingresso
IDP-3, 1φ, 220 V, 50/60 Hz
IDP3A21
IDP-3, 1φ, 115 V, 60 Hz
IDP3B21
IDP-3, 1φ, 100 V, 50/60 Hz
IDP3C21
IDP-3, 24 VDC
IDP3D21
Parti di ricambio
Kit di ricambio guarnizioni di
isolamento IDP-3
IDP3TS
Componenti accessori
Kit silenziatore di scarico
EXSLRIDP3
Trappola ingresso
SCRINTRPNW16
Kit anti-vibrazioni
IDP3VIBISOKIT
Cavi di alimentazione per motore AC di pompe
per vuoto IDP-3, IDP-7, IDP-10 e IDP-15
Descrizione
Codice
Europa, 10 A/220-230 V, 2,5 m
656494220
Danimarca, 10 A/220-230 V, 2,5 m 656494225
Svizzera, 10 A/230 V, 2,5 m
656494235
Regno Unito/Irlanda, 13 A/230 V,
2,5 m
656494250
India, 10 A/220-250 V, 2,5 m
656494245
Israele, 10 A/220-230 V, 2,5 m
656494230
Giappone, 12 A/100 V, 2,3 m
656494240
Nord America, 15 A/125 V, 2,0 m
656458203
Nord America, 10 A/230 V, 2,5 m
656494255
Informazioni per gli ordini
Solo per scopi di ricerca.
Non utilizzabili per procedure diagnostiche.
Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.
© Agilent Technologies, Inc. 2017
Pubblicato negli Stati Uniti, 24 marzo 2017
5991-7601ITE
Europa e altri Paesi
Agilent Technologies Italia SpA
via F.lli Varian 54, 10040 Leini, (Torino), Italy
Tel: +39 011 9979 111
Fax: +39 011 9979 350
Numero verde: 00 800 234 234 00
vpt-customerservice@agilent.com
4
3
2
1
0
1,0E-02
1,0E-01
1,0E+00
1,0E+01
1,0E+02
1,0E+03
Pressione in ingresso (Torr)
Velocità N
2 60 Hz e 24 VDC (m
3
/h)
Velocità N
2 50 Hz (m
3
/h)
Velocità di pompaggio aria/N
2 IDP-3



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com