Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GTCSSPM1.13 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GTCSSPM1.13
Description  OSLON SSL 120
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GTCSSPM1.13 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GTCSSPM1.13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2018-03-19
1
2018-03-19
Datasheet
GT CSSPM1.13
New, higher performing OSLON SSL family LED with
well known superior robustness, high reliability, long
lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing
applications demanding for high efficiency and long
lifetime requirement.
Neue leistungsstärkere LED aus der OSLON SSL
Familie mit altbekannter hoher Robustheit und
Zuverlässigkeit, mit langer Lebensdauer und geringem
thermischem Widerstand. Speziell entwickelt für
Applikationen, bei denen hohe Effizient und lange
Lebensdauer gefragt ist.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
•
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: 521 nm (true green)
•
Farbe: 521 nm (true green)
•
Luminous Flux: typ. 143 lm
•
Lichtstrom: typ. 143 lm
•
Luminous efficacy: typ. 151 lm/W
•
Lichtausbeute: typ. 151 lm/W
•
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
•
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
•
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
•
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
•
Accent and effect lighting
•
Akzent- und Effektbeleuchtung
•
Architectural lighting
•
Architekturbeleuchtung
•
Color changing fixtures
•
farbveränderliche Lichtquellen
•
Stage lighting
•
Bühnenbeleuchtung
•
Shop lighting
•
Ladenbeleuchtung
OSLON
® SSL 120
Version 2.0


Similar Part No. - GTCSSPM1.13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
GTCS28-XXXM-R05 MACOM-GTCS28-XXXM-R05 Datasheet
105Kb / 5P
Gas Discharge Tubes
GTCS28-XXXM-R05-2 MACOM-GTCS28-XXXM-R05-2 Datasheet
105Kb / 5P
Gas Discharge Tubes
logo
OSRAM GmbH
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GTCS8PM1.13-LQLS-26-1-B OSRAM-GTCS8PM1.13-LQLS-26-1-B Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GTCSHPM1.13 OSRAM-GTCSHPM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
More results

Similar Description - GTCSSPM1.13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GHCSHPM1.24 OSRAM-GHCSHPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GHCSSPM1.24 OSRAM-GHCSSPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 120
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GTCSHPM1.13 OSRAM-GTCSHPM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
LUWCRDP OSRAM-LUWCRDP Datasheet
2Mb / 24P
OSLON SSL 150
GHCS8PM1.24 OSRAM-GHCS8PM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GFCSHPM2.24 OSRAM-GFCSHPM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GDCSHPM1.14 OSRAM-GDCSHPM1.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSHPM1.23 OSRAM-GACSHPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSSPM1.23 OSRAM-GACSSPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 120
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com