Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

3151 Datasheet(PDF) 2 Page - ASM GmbH

Part # 3151
Description  Erdungswiderstandsmessung f체r vielf채ltige Applikationen und Einsatzorte
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

3151 Datasheet(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  3151 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 3151 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
HIOKI 3151
Erdungs-Messgerät
© by ASM Moosinning 07/2010 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN 34 beachten.
ASM Automation • Sensorik • Messtechnik GmbH
Am Bleichbach 18-22
85452 Moosinning
Telefon: 08123 / 986-0
Telefax: 08123 / 986-500
email: info@asm-sensor.de Internet: www.asm-sensor.de
Ein etwas anderes Messgerät für Erdungswiderstand
-
ideal für den Einsatz in harten Umgebungsbedingungen
Spannbandmesswerk
für Stoßfestigkeit
Robuste und langlebige
Messtaste
Messbereich für
Erdungswiderstand
erweitert bis 115% des
Nennbereichs
Bequemer handlicher
Abstimmknopf
P/C-Prüffunktion für Widerstand der
Hilfserdung
Widerstandswert der Hilfserdung kann
möglicherweise
Fehler verursachen,
kann jedoch für jeden Hilfserdungs-
Spieß separat geprüft werden.
Einfluß des
Widerstands der
Hilfserdung
kleiner ±5% bei einer Variationsbreite
von 0...5 k
W
Einfluß der
Erdspannung
kleiner ±2% von 0...5 V
kleiner ±5% von 0...10 V bei 50 oder 60 Hz
kleiner ±5% von 0...3 V (DC, 16 2/3 Hz,
400 Hz)
Einfluß der
Versorgungsspannung
Einhaltung der Spezifikationen
zwischen 6 und 10 V DC
Messmethode
Wechselspannung-Phasendifferenz-
Methode
Offene
Klemmenspannung
max. 50 V AC
Messstrom
max. 15 mA AC
(2-Leiter-Methode: max. 3 mA AC)
Messfrequenz
575 Hz oder 600 Hz wählbar
Normenkonformität
Sicherheit: EN61010-1:2001
EMV: EN61326-2:2006
IP40; Klasse B
Überspannungsschutz 250 V AC für 1 Min. zwischen Anschlüssen
EundP(S) bzw. EundC(H)
Stromversorgung
6 Trockenbatterien R6P oder
Alkali-Mangan-Batterien LR6
Batterielebensdauer
Mehr als 500 Messungen (mit Trocken-
batterien
R6P)
oder
mehr
als
1400
Messungen
(mit
Alkali-Mangan-Batterien
LR6) bei Messzyklus 30 s Messen / 30 s
Pause
Abmessungen und
Gewicht
164x119x88mm(BxHxT), 800g
(Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör 9214 Hilfserdungs-Spieße (2 Stück)
9215 Messleitungen (1 Satz: 1 x schwarz
5m,1xgelb10m,1xrot 20 m)
9216 Kabelaufwicklung (3 Stück)
9393 Aufbewahrungsbox
Optionen:
9050 Erdungsnetze (2 Stück)
Bestellinformation:
3151 Erdungs-Messgerät
Technische Daten (Genauigkeit bei Temperatur und Feuchte: 23°C ±5°C, max. 80% rel. Feuchte)
Messgröße
Messbereich
Toleranz
Erdungswiderstand
10
W (0...11,5 W)
100
W (0...115 W)
1000
W (0...1150 W)
2,5%v.
Messbereich
Erdspannung
30 V (0 bis 30V)
3% v.
Messbereich
Bei der vereinfachten 2-Leiter-Messung sind nur Bereiche 100 und 1000
W
verfügbar
.
2-/3-Leiter-Wahlschalter
Auswahl zwischen 2 Messverfahren: der vereinfachten Mes-
sung (2-Leiter-Methode), wobei ein vorhandener Erdungsan-
schluß verwendet wird, oder der normalen Messung (3-Lei-
ter-Methode). Für jede Methode sind zwei Schalterstellungen
mit unterschiedlichen Messfrequenzen wählbar, um den Ein-
fluss von harmonischen Erdströmen zu minimieren.
bei harten Oberflächen mit
Besprengungsmöglichkeit



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com