Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

3198 Datasheet(PDF) 3 Page - ASM GmbH

Part # 3198
Description  NETZQUALIT횆TSANALYSATOR
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

3198 Datasheet(HTML) 3 Page - ASM GmbH

  3198 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 3198 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
3
Die Klasse A wird in der internationalen Norm IEC61000-
4-30 definiert. Sie bezeichnet die Kompatibilität der
Netzqualitätsparameter und der Genauigkeit mit den
Normen, nach denen die Messergebnisse aus verschiedenen
Messgeräten verglichen und analysiert werden können.
Der 3198(PW) entspricht der neuesten Norm IEC61000-4-
30 Edition 2 Klasse A und führt normengerechte Messungen
durch, wie z.B. kontinuierliche ununterbrochene Berechnung,
Ereigniserkennung bei Unter-, Überspannungen und Span-
nungsunterbrechungen. Eine Zeitsynchronisierung mit
Hilfe von GPS-Signalen (optionale GPS-Box) kann bei
Multibetrieb in verzweigten Netzen eine zusätzliche Hilfe bei
der Störungsanalyse sein.
Klasse
A
Sicherheit gemäß CAT IV - 600V
Internationale Norm: IEC61000-4-30 Edition 2 Klasse A
3198(PW) - sicher, benutzerfreudlich und zuverlässig
Benutzerfreundlich! - einfach die Art der Messung wählen und der 3198(PW) erledigt den Rest
(1P2W, 1P3W, 3P3W)
(1P2W, 1P3W, 3P4W)
Spannung zwischen Leitern
Phasenspannung
Spannung zwischen Leitern (3P4W)
Transiente Überspannung
780V
1300V
6000VSpitze
Spannungsmessbereich
Niedrige und hohe Spannungen können im gleichen Mess-
bereich gemessen werden.
DC
Oberschwingungsmessung
Messung Harmonischer höherer Ordnung
Erfassung transienter Überspannung
80kHz
3kHz
700kHz
Spannungs-Frequenzbereich
Großer Messbereich von DC bis 700 kHz
Transiente Überspannung kann auch im
Messbereich zwischen max. 6.000 V und
min. 1 µs (2 MS/s) gemessen werden.
Beispiel eines Signalverlaufs
Transiente Überspannung
Der 3198(PW) ist der erste Netz-
qualitätsanalysator, der harmonische
Komponenten höherer Ordnung bis
zu 80 kHz messen kann.
Beispiel eines Signalverlaufs
Harmonische höherer Ordnung
Hervorragende Grundmessgenauigkeit und
äußerst genaue Spannungsmessung ohne
Bereichsumschaltung.
Grundmessgenauigkeit (50/60 Hz)
Spanng.
±0,1% der Nennspannung
Strom
±0,2% rdg. ±0,1% f.s. + Genauigkeit der Stromzange
Leist.
±0,2% rdg. ±0,1% f.s. + Genauigkeit der Stromzange
Der 3198(PW) ist normenkonform mit der Überspannungs-
kategorie CAT IV - 600V und eignet sich für Messungen an
Einspeisungen von 1-Phasen- und 3-Phasen-Systemen.
Wählen Sie die Messart entsprechend Ihrem Messziel aus
und alle notwendigen Einstellungen erfolgen automatisch.
U-Ereignisse Spannung, und Frequenz gleichzeitig mit den
Fehlern messen.
Standard-Leis-
tungsqualität
Spannung, Strom, Frequenz und Oberschwin-
gungen gleichzeitig zu den Fehlern messen.
Anlaufstrom
Den Anlaufstrom messen.
Aufzeichnung ZEIT-PLOT-Daten aufzeichnen, aber keine Fehler
erfassen.
EN50160
Messungen nach EN50160 durchführen
Zuverlässige Breitband-Messungen mit exzellenter Genauigkeit im weiten Messbereich
1
2
3
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com