Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

4253 Datasheet(PDF) 3 Page - ASM GmbH

Part # 4253
Description  HIGH-END- und HIGH-PERFORMANCE-MULTIMETER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

4253 Datasheet(HTML) 3 Page - ASM GmbH

  4253 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH 4253 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
3
15 x bessere Störsignalunterdrückung
als bei Vorgängermodellen
Ideal für störsignalbelastete Messorte
630 Hz-Tiefpass-Filter für Harmonischen-
Unterdückung - ideal für Invertersysteme
4281(DT)
Sicherheit
Sicherheit
Universal
Universal
BesondereAufgaben
Sicherheit
Universal
4282 (DT)
Standard-Modelle
3 Modelle zur Auswahl, je nach Messsituation und-aufgaben
Pocket-Modelle
Schnell, benutzerfreundlich einfach und sicher, handflächen-groß
■
CAT III1000V/ CAT IV600V
■
CAT III1000V/ CAT IV600V
■
CAT III600V/ CAT IV 300V
clamp
4221/4222 (DT) Messparameter
DCvoltage ACvoltage Frequency Continuity
4251/4252/4253 (DT) Messparameter
DCvoltage ACvoltage Resistance Capacitance Frequency
Diode
Continuity
4251(DT)
Clamp
Voltage
Detector
4221(DT)
Voltage
Detector
4222(DT)
Capacitance Diode Resistance
4253(DT)
Clamp
Range
Temperature
4252(DT)
DCA
ACA
High
precision
mV range
4281/4282 (DT) Messparameter
DCvoltage ACvoltage DCV+ACV Range Resistance Capacitance Frequency Temperature
Diode
Continuity
Hohe Genauigkeit, viele zusätzliche Funktionen, breiter Messbereich
High-End-Modelle
das optionale 4900-01(DT) Kommunikationsset wird benötigt
das optionale 4900-01(DT) Kommunikationsset wird benötigt
Störsignal-Unterdrückung
Betrieben mit einer AAA-Batterie,
Bequeme Aufbewahrung
der Messleitungen auf der Geräterückseite
Zweiwert-Anzeige, Balkenanzeige
Speichern von bis zu 400 Datenpunkte
Rote Anzeige bei Messbereichs-Überlauf
Datenübertragung zum PC
Datenübertragung zum PC
Für Elektroarbeiten und Netzapplikationen
Für Elektroarbeiten und Netzapplikationen
Fürs Labor und F&E
Fürs Labor und F&E
Instrumentierung, Klima- und Gasanlagen
Für Elektroarbeiten und Netzapplikationen
Fürs Labor und elektrische Prüfung
kein ‘A’-Anschluss
mit Stromzangen-Anschlüssen
Der direkte Stromanschluss wurde absichtlich
ausgelassen, um gezielt die Sicherheit einer
Messung mit einer Stromzange in den
Vordergrund zu stellen.
Für unterschiedliche Messaufgaben
Widerstand
Konduktivität
Diodenprüfung
Für unterschiedliche Messaufgaben
Sehr genauer 600mV-Bereich
6A- / 10A-Bereiche
Für unterschiedliche Messaufgaben
6A- / 10A-Bereiche
mit Konduktivitätsmessung
kein ‘A’-Anschluss
mit Stromzangen-Anschlüssen und
Spannungserkennung
Für besondere Sicherheitsanforderungen
60μA- bis 60mA-Bereich
mit Temperaturmessung
Für HVAC, Instrumentierung
und Temperaturprüfung
keine Strom- oder Widerstand-Funktion
Autom. DC/AC-Erkennung,
Spannungserkennung
Ideal für sichere Spannungsmessungen
Rote LED bei Messbereichs-Überlauf und
Durchgangsprüfung
Conductance
DCA
ACA
mit einem 100/500 Hz-Tiefpass-Filter
einfacher Batteriewechsel
Störsignal-Unterdrückung
mit 100/500 Hz Tiefpass-Filter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com