Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DSOX2MASK Datasheet(PDF) 18 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX2MASK
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX2MASK Datasheet(HTML) 18 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX2MASK Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies DSOX2MASK Datasheet HTML 22Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
WaveGen – 내장 펑션 발생기 (Sine)
파형
Sine, 사각, 펄스, 삼각, 램프, 노이즈, DC
Sine
주파수 범위 : 0.1 Hz ~ 20 MHz
– 진폭 편평성 : ±0.5 dB (1 kHz에 비례)
– 고조파 왜곡 – 40 dBc
– 스퓨리어스 (비고조파) : –40 dBc
– 총 고조파 왜곡 : 1%
– SNR (50 Ω 로드, 500 MHz BW): 40 dB(Vpp≥0.1 V); 30 dB(Vpp<0.1 V)
사각파/펄스
– 주파수 범위 : 0.1 Hz ~ 10 MHz
– 듀티 사이클 : 20 ~ 80%
– 듀티 사이클 분해능 : 1% 또는 10 ns 중에 큰 값
– 펄스 폭 : 20 ns (최소값)
– 펄스 폭 분해능 : 10 ns 또는 5 디지트 중 큰 값
– 상승/하강 시간 : 18 ns (10 ~ 90%)
– 오버슈트 : <2%
– 비대칭 (50% DC에서) : ±1%±5 ns
– 지터 (TIE RMS): 500 ps
램프/삼각파
– 주파수 범위 : 0.1 Hz ~ 100 kHz
– 선형성 : 1%
– 가변 대칭 : 0 ~ 100%
– 대칭 분해능 : 1%
노이즈
대역폭 : 20 MHz (일반)
주파수
– 사인파 및 램프 정확도 :
– 130 ppm (주파수<10 kHz)
– 50 ppm (정확도>10 kHz)
– 사각파 및 펄스 정확도 :
– [50+주파수/200] ppm (주파수<25 kHz)
– 50 ppm (주파수≥25 kHz)
– 분해능 : 0.1 Hz 또는 4 디지트 중 큰 값
진폭
– 범위 :
– 20 mVpp ~ 5 Vpp Hi-Z
– 10 mVpp ~ 2.5 Vpp 50 Ω
– 분해능 : 100 μV 또는 3 디지트 중 큰 값
– 정확도 : 2%(주파수=1 kHz)
DC 오프셋
– 범위 :
– ±2.5 V Hi-Z
– ±1.25 V 50 Ω
– 분해능 : 100 μV 또는 3 디지트 중 큰 값
– 정확도 : ±오프셋 설정의 1.5%±진폭의 1.5%±1 mV
트리거 출력
Trig Out BNC에서 트리거 출력 제공
성능 특성 (계속)
18 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com