Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LRTBG6TG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBG6TG
Description  white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBG6TG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRTBG6TG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTBG6TG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2007-10-10
2
LRTB G6TG
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen T, T5, T7, T9, U, U5, U7, U9 oder V enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 bedeutet, dass auf dem Gurt
nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 7 für nähere Information). Z.B.:
LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 means that only one group T, T5, T7, T9, U, U5, U7, U9 or V will
be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 means that only 1 wavelength group
-3, -4, -5, or -6 will be shippable (see page 7 for explanation). E.g. LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69 means
that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 22
Luminous Intensity
1) page 22
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB G6TG
red
true green
blue
280 ... 900
710 ...1400
180 ...560
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB G6TG-TV-1+VV7-36+ST7-69
Q65110A7287



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com