Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH3163F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH3163F
Description  Doppel-NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH3163F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH3163F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH3163F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH3163F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH3163F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH3163F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH3163F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH3163F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 3163 F
Doppel-NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
Dual Silicon NPN Phototransistor with Daylight-Cutoff Filter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklung / Not for new design
2007-08-08
1
Wesentliche Merkmale
• Tageslichtsperrfilter
• Doppel-Fototransistor nebeneinander
positioniert
• Doppel-Fototransistor mit gemeisamem
Kollektor
• Optimale Kombination mit SFH4113
(horizontaler Enkoder)
Anwendungen
• Richtungserkennung
• Empfänger in Lichtschranken
• Bandende-Erkennung (z.B. Videorecorder)
• Positionsüberwachung
• Barcode-Leser
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Münzzähler
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
I
ce(on) [µA]
(V
ce=3.5V, 950nm, Ee=0.34mW/cm²)
SFH 3163 F
Q65110A0353
185 ... 585
Features
• Daylight Filter
• Dual Phototransistor positioned side by side
• Dual Phototransistor with common Collector
• Ideal combination with SFH4113 (horizontal
encoder)
Applications
• Direction detection
• Detector in photointerrupters
• Tape end detection
• Position sensing
• Barcode reader
• For control and drive circuits
• Coin counters


Similar Part No. - SFH3163F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH3162F OSRAM-SFH3162F Datasheet
241Kb / 7P
Doppel-NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
More results

Similar Description - SFH3163F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BP103B SIEMENS-BP103B Datasheet
163Kb / 5P
NPN-Silizium-Fototransistor NEU: NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPX81 OSRAM-BPX81_01 Datasheet
171Kb / 6P
NPN-Silizium-Fototransistor
SFH3010 OSRAM-SFH3010 Datasheet
56Kb / 6P
NPN-Silizium-Fototransistor
SFH3401 OSRAM-SFH3401_01 Datasheet
72Kb / 7P
NPN-Silizium-Fototransistor
SFH3162F OSRAM-SFH3162F Datasheet
241Kb / 7P
Doppel-NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com