Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LCWW5AP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWW5AP
Description  dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW5AP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWW5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2010-02-15
2
LCW W5AP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5AP-LXMX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
LX, LY, LZ oder MX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5AP-LXMX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -4U bis -9X enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW W5AP-LXMX-4U9X means that only one group LX, LY, LZ or MX will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5AP-LXMX-4U9X means that only
1 chromaticity coordinate group -4U to -9X will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 22
Luminous
Flux
1) page 22
I
F = 1400 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 22
Luminous
Intensity
2) page 22
I
F = 1400 mA
I
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW W5AP-LXMX-4U9X 2700 K
112 ... 210
43.3 (typ.)
Q65110A7874
LCW W5AP-LXMX-4R9T
3000 K
112 ... 210
43.3 (typ.)
Q65110A7873
LCW W5AP-LYMY-4O9Q 3500 K
130 ... 240
49.7 (typ.)
Q65110A7875
LCW W5AP-LZMZ-4L8N
4000 K
150 ... 280
57.8 (typ.)
Q65110A7877
LCW W5AP-LZMZ-4J8K
4500 K
150 ... 280
57.8 (typ.)
Q65110A7876
Abgekündigt nach OS-PD-2010-003 - wird ersetzt werden durch LE UW Q9WP
Obsolete acc. to OS-PD-2010-003 - will be replaced by LE UW Q9WP
Letzte Bestellung / Last Order: 2010-08-20
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2011-02-20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com