Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LE-CW-E2A Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-CW-E2A
Description  OSTAR짰 - Lighting
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-CW-E2A Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LE-CW-E2A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-CW-E2A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2006-10-16
2
Preliminary
LE CW E2A
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Verpackungseinheit geliefert. Z.B.: LE CW E2A-KZMZ-L3M5 bedeutet, dass in der Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen LY, LZ, MX, MY, MZ, NX oder NY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE CW E2A-KZMZ-L3M5 bedeutet, dass in
einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen -L3 bis -M5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped in each packing unit (there will be no mixing of two groups in
each packing unit). E.g. LE CW E2A-KZMZ-L3M5 means that only one group LY, LZ, MX, MY, MZ, NX or NY
will be shippable for any one packing unit.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped in any one packing unit . E.g. LE CW E2A-KZMZ-L3M5 means
that only 1 chromaticity coordinate group -L3 to -M5 will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
Luminous Flux
I
F = 700 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2)
Seite 18
Luminous
Intensity
2)
page 18
I
F = 700 mA
Ι
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LE CW E2A-KZMZ-L3M5 warm white
97000 ... 280000
46000 (typ.)
Q65110A5937
LE CW E2A-KZMZ-N3P5 warm white
97000 ... 280000
46000 (typ.)
Q65110A5938
LE CW E2A-KZMZ-H3K5 warm white
97000 ... 280000
46000 (typ.)
Q65110A6186
LE CW E2A-KZMZ-Q3R5 warm white
97000 ... 280000
46000 (typ.)
Q65110A6187



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com