Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LR-W5SN Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LR-W5SN
Description  white SMD package, colorless clear silicone
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR-W5SN Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LR-W5SN Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LR-W5SN Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
2010-09-08
18
LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968±)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
oisture
Le
vel
3
Floor
tim
e
16
8
H
ours
M
oisture
Leve
l 6
Floor
tim
e
6
Hou
rs
a)
H
um
idi
ty
Ind
ica
tor
Card
is
>
10
%
wh
en
rea
d
at
23
˚C
±
5
˚C,
or
reflo
w,
vapor-ph
as
e
reflow,
or
eq
uiva
len
t proce
ssing
(peak
packa
ge
2.
After
t
his
b
ag
is
open
ed,
devices
that
wi
ll b
e
subj
ected
to
infrared
1.
S
helf
l
ife
in
sealed
bag:
2
4
m
onths
at
<
40
˚C
an
d
<
90%
relative
humi
dity
(RH
).
M
ois
tu
re
Level
5a
at
facto
ry
conditions
of
(if
b
lank,
se
al
date
is
id
entical
with
da
te
c
ode
).
a)
M
ounted
w
ithin
b)
Stored
at
body
tem
p.
3
. D
evices
requ
ire
baking,
before
m
ou
nting,
if:
B
ag
seal
da
te
M
ois
tu
re
Level
1
M
oisture
Level
2
Moisture
Lev
el
2a
4.
If
ba
king
is
requ
ired
,
b)
2a
o
r 2b
is
not
met.
D
ate
and
tim
e
opene
d:
reference
IPC/J
EDEC
J-ST
D
-033
for
ba
ke
procedure.
F
loo
r tim
e
see
below
If
blank,
see
b
ar
co
de
label
Floor
time
>
1
Y
ear
F
loor
time
1
Y
e
ar
Floor
tim
e
4
We
eks
1
0%
RH.
_
<
M
ois
tu
re
Level
4
M
oisture
Lev
el
5
˚C).
OPTO
S
E
MICONDUCTORS
M
OISTURE
SE
NSIT
IVE
This
b
ag
contain
s
C
A
U
T
IO
N
Floor
time
72
Hours
Floor
tim
e
48
H
ours
Floor
time
2
4
H
ours
30
˚C/60
%
RH.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com