Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LATB-T66B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LATB-T66B
Description  white P-LCC-4 package; higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LATB-T66B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LATB-T66B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LATB-T66B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2005-09-15
2
LATB T66B
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen S, S5, S7 oder T enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur
eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.:
LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 means that only one group S, S5, S7 or T will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 means that only 1 wavelength group -3,
-4, or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35 means that the
device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 20
Luminous Intensity
1)
page 20
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
amber
true green
blue
LATB T66B
amber
true green
blue
180 ... 450
280 ... 710
71 ... 180
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LATB T66B-ST-1+TU-35+QR-35
Q65110A4184



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com