Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LS-A676 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-A676
Description  white SMT package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-A676 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-A676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-A676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676
Hyper SIDELED
®
Hyper-Bright LED
2002-09-18
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung
parallel zur Platine, deshalb ideal zur
Einkopplung in Lichtleiter
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
615 nm (amber), 606 nm (orange),
587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (gelb,
orange, amber), 7 lm/W (super-rot)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B.
Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white SMT package
• feature of the device: radiation direction
parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in
light guides
• wavelength: 633 nm (super-red), 615 (amber),
606 nm (orange), 587 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 11 lm/W (yellow, orange,
amber), 7 lm/W (super-red)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting. (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LS-A676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LS-A676-P2S1-1-Z OSRAM-LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet
448Kb / 19P
SIDELED
More results

Similar Description - LS-A676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWY8SG-V1AA-3K6L OSRAM-LWY8SG-V1AA-3K6L Datasheet
556Kb / 22P
white SMT package
LWY87C-S1T2-3K8L OSRAM-LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
white SMT package
LYG6SP-CBEB-36-3B5A OSRAM-LYG6SP-CBEB-36-3B5A Datasheet
619Kb / 21P
white SMT package
LYM67K-J1L2-26 OSRAM-LYM67K-J1L2-26 Datasheet
503Kb / 20P
white SMT package
LYM676-Q2T1-26 OSRAM-LYM676-Q2T1-26 Datasheet
506Kb / 20P
white SMT package
LYY8SF-U1V2-36 OSRAM-LYY8SF-U1V2-36 Datasheet
496Kb / 21P
white SMT package
LYY876-Q2T1-26 OSRAM-LYY876-Q2T1-26 Datasheet
504Kb / 20P
white SMT package
LSYA676 OSRAM-LSYA676 Datasheet
398Kb / 15P
white SMT package
LW-A67C OSRAM-LW-A67C Datasheet
188Kb / 15P
white SMT package
LSY-A676 OSRAM-LSY-A676 Datasheet
398Kb / 15P
white SMT package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com