Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LA-E6SF Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-E6SF
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E6SF Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-E6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
LS E6SF, LR E6SF, LA E6SF, LO E6SF, LY E6SF
2010-01-15
7
Helligkeits-Gruppierungsschema für Standardselektion
Brightness Groups for Standard Selection
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous Intensity
1) page 18
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous Flux
2) page 18
Φ
V (mlm)
V2
AA
AB
BA
BB
CA
CB
900 … 1120
1120 … 1400
1400 … 1800
1800 … 2240
2240 … 2800
2800 … 3550
3550 … 4500
3000
(typ.)
3700
(typ.)
4800
(typ.)
6050
(typ.)
7500
(typ.)
9500
(typ.)
12000
(typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Helligkeits-Gruppierungsschema für Stop-Bremslicht-Selektion
Brightness Groups for Stop / Tail light Selection
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous
Intensity
1) page 18
Ι
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous Flux
2) page 18
Φ
V (mlm)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous
Intensity
1) page 18
Ι
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous Flux
2) page 18
Φ
V (mlm)
amber @4 mA
amber @50 mA
Q2
R1
R2
S1
90 …
112
112 …
140
140 …
180
180 …
224
275 (typ.)
350 (typ.)
440 (typ.)
550 (typ.)
BW
1800 …
2800
6870 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com