Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LS-E63B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-E63B
Description  white P-LCC-4 package
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E63B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-E63B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E63B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2003-06-02
2
LS E63B, LA E63B, LO E63B, LY E63B
Anm.:
-1-1 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-24-1 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26-1 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-24-1 gesamter Durchlassspannungsbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26-1 gesamter Durchlassspannungsbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur 4 Halbgruppen besteht.
Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.
Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativem Partial Flux methode erolgt, wurden
Vergleichsmessungen an Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux" Testkopf und dem "Standard LED"
Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt. Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine
eins zu eins Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux]
in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen Werten die mit dem "Partilal
Flux" gemessen werden zu denen, die mit dem standard Messkopf gemessenen ist [lux] x 0.94 =[cd].
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1
Note:
-1-1 Total color tolerance range (please see page 4)
-24-1 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-26-1 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-24-1 Total forward voltage tolerance, delivery in single groups (see page 5)
-26-1 Total forward voltage tolerance, delivery in single groups (see page 5)
The standard shipping format for serial types includes a group of only 4 individual groups. Individual half groups
are not available.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.
As the grouping of LED in lux is made with the innovative partial flux methode ,
some measurement to
compare the results tested with “Partial Flux” Testhead compared to “standard LED” Testhead (in
compliance with CIE-127-B) were made. The comparison should be used for a better understanding of
partial flux in [lux] in relation to the values stated in luminous intensity [cd]. It should not be taken as one
to one correlation. Comparison of typical values measured with “Partial Flux” and normal LED Testhead
are [lux] x 0.94 =[cd].
Dimming range for direct current mode max. 5:1
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fläche
Color of the
Light Emitting
Area
Partieller
Lichtfluss
Partial Flux
I
F = 50 mA
E
V [lux]
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 50 mA
Φ
V [mlm]
Bestellnummer
Ordering Code
LS E63B-BBCB-1-1
super-red
colorless clear
2240 ...4500
1900 (typ.)
Q65110A0676
LA E63B-CBEA-24-1
amber
colorless clear
3550 … 9000
2900 (typ.)
Q65110A0119
LO E63B-CBEA-24-1 orange
colorless clear
3550 … 9000
2900 (typ.)
Q65110A0773
LY E63B-CBEA-26-1
yellow
colorless clear
3550 … 9000
2900 (typ.)
Q65110A0091



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com