Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LO-E67B Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LO-E67B
Description  white P-LCC-4 package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-E67B Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LO-E67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-E67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B
Power TOPLED
®
Enhanced optical Power LED (HOP2000)
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2003-05-26
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse
•
Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad; höhere
Umgebungstemperatur bei gleichem Strom im
Vergleich zur TOPLED
®
•
Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
617 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (gelb)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaAlP
•
optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W (amber,
orange, gelb), 18 lm/W (super-rot)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Durchflussspannung, Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
EOS/ESD-5.1-1993
Anwendungen
•
Ampelanwendung
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung)
•
Innen- und Außenbeleuchtung im Auto-
mobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung,
Blinker, seitl. Begrenzungsleuchten,
Bremslichter)
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Fluchtwege, u.ä.)
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-4 package
•
feature of the device: more light due to higher
optical efficiency, higher ambient temperature at
the same current possible compared to TOPLED
®
•
wavelength: 633 nm (super-rot),
617 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (gelb)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: InGaAlP
•
optical efficiency: 24 lm/W (amber, orange,
yellow), 18 lm/W (super-red)
•
grouping parameter: luminous intensity, forward
voltage, wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and TTW
soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
EOS/ESD-5.1-1993
Applications
•
traffic lights
•
backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
•
interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, turn signal lamps,
sidemarkers, brake lights)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
marker lights (e.g. exit ways, etc.)
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LO-E67B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LO-E67B AMSOSRAM-LO-E67B Datasheet
1Mb / 23P
Power TOPLED®
2022-09-01
logo
OSRAM GmbH
LO-E67B-U2AA-24 OSRAM-LO-E67B-U2AA-24 Datasheet
438Kb / 19P
Power TOPLED
More results

Similar Description - LO-E67B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAYT67F OSRAM-LAYT67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LBLTLVE67C OSRAM-LBLTLVE67C Datasheet
188Kb / 15P
white P-LCC-4 package
LOGT671 OSRAM-LOGT671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LS-E65F OSRAM-LS-E65F Datasheet
344Kb / 19P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63B OSRAM-LS-E63B Datasheet
205Kb / 16P
white P-LCC-4 package
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com