Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LW-L28S Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-L28S
Description  SMT package 0603, colored diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-L28S Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-L28S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-L28S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-04
2
LW L28S
■ LW L28S abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird durch LW L283 ersetzt werden.
LW L28S obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LW L283.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW L28S-N1P2-3K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen N1,
N2, P1 oder P2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW L28S-N1P2-3K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für
nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW L28S-N1P2-3K8L-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -4B, -5A, -5B,
-6A oder -6B enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW L28S-N1P2-3K8L-1 means that only one group N1, N2, P1 or P2 will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW L28S-N1P2-3K8L-1 means that only
1 chromaticity coordinate group -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L will be shippable
(see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LW L28S-N1P2-3K8L-1 means that only 1 forward voltage group
-4B, -5A, -5B, -6A or -6B will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not
be orderable(see page 6 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■
LW L28S-N1P2-3K8L-1
■
LW L28S-P1Q2-3K8L-1
white
28.0 ... 71.0
45.0 ... 112.0
200 (typ.)
320 (typ.)
Q65110A1231
Q65110A1232



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com