Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LW-P473 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-P473
Description  white SMT package, colored diffused resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-P473 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-P473 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-P473 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2013-08-22
2
Version 3.0
LW P473
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Mounting
methode
Luminous
Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Montierbarkeit
Lichtstärke
1) Seite 21
Bestellnummer
IF = 10 mA
IV [mcd]
LW P473-Q2S1-FKPL-1
reverse mount
90 ... 224
Q65111A2066
LW P473-Q2S1-FKPL-1
top mount
90 ... 224
on request
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW P473-Q2S1-FKPL-1 means that only one group Q2, R1, R2, S1 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW P473-Q2S1-FKPL-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2, S1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com