Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LW-W5SM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-W5SM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-W5SM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-W5SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-W5SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2009-06-16
2
LW W5SM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW W5SM-HYJZ-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
HY, HZ, JX, JY oder JZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW W5SM-HYJZ-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW W5SM-HYJZ-5K8L means that only one group HY, HZ, JX, JY or JZ will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW W5SM-HYJZ-5K8L means that only
1 chromaticity coordinate group -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K or -8L will be shippable on each reel (see
page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous
Flux
1) page 18
I
F = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
I
F = 350 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
!LW W5SM-HYJZ-5K8L
!LW W5SM-JXJZ-5K8L
white
33000 ... 71000
45000 ... 71000
17000 (typ.)
19000 (typ.)
Q65110A7083
Q65110A7082
!Abgekündigt nach OS-PD-2009-009 - wird ersetzt werden durch Q-Nummern für das neue Halbgruppen-Binning
(siehe OS-IN-2009-009)
Obsolete acc. to OS-PD-2009-009 - will be replaced by ordering codes for new half colour binning
(see OS-IN-2009-009)
Letzte Bestellung / Last Order: 2010-11-01
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2011-05-01
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous Flux
1) page 18
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 18
Typical Luminous Flux
2) page 18
IF = 500 mA
Φ
V (mlm)
LW W5SM-HYJZ-5K8L
LW W5SM-JXJZ-5K8L
33000 ... 71000
45000 ... 71000
72.800
81.200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com