Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LCW-CQ7P.EC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CQ7P.EC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CQ7P.EC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-CQ7P.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
2013-02-15
2
Version 1.1
LCW CQ7P.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 26
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur Lichtstrom
1) Seite 26
Bestellnummer
IF = 350 mA
[K]
ΦV [lm]
LCW CQ7P.EC-KTLP-5H7I-1-K
5000
97 ... 121
Q65111A1786
LCW CQ7P.EC-KTLP-5J7K-1-K
4500
97 ... 121
Q65111A1787
LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K
4000
97 ... 121
Q65111A3397
LCW CQ7P.EC-KTLP-5O8Q-1-K
3500
97 ... 121
Q65111A4164
LCW CQ7P.EC-KSKU-5O8Q-1-K
3500
89.2 ... 112
Q65111A1785
LCW CQ7P.EC-KSKU-5R8T-1-K
3000
89.2 ... 112
Q65111A1530
LCW CQ7P.EC-KSKU-5U8X-1-K
2700
89.2 ... 112
Q65111A4184
LCW CQ7P.EC-KRKT-5U8X-1-K
2700
82 ... 104.2
Q65111A1480
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K means that only one group KT, KU, LP
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 7).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K means that only one forward voltage group 3,4,5 will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KT, KU, LP enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 7). LCW
CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW CQ7P.EC-KTLP-5L7N-1-K bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com