Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LRTB-GFTG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-GFTG
Description  white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-GFTG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRTB-GFTG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTB-GFTG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2009-05-29
2
LRTB GFTG
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert.
Z.B.:
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Helligkeitsgruppen T7, T9, U, U5, U7, U9 oder AA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine
der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.:
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L bedeutet Lieferung auf einer ø330 mm Rolle.
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-S bedeutet Lieferung auf einer ø180 mm Rolle.
Anm:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L means that only one group T7, T9, U, U5, U7, U9 oder AA will be shippable
for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L means that only 1 wavelength group -2, -3,
-4, -5, -6, -7, -8 or -9 will be shippable (see page 8 for explanation). E.g. LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L
means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L means delivery on ø330 mm reel.
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-S means delivery on ø180 mm reel..
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 25
Luminous Intensity
1) page 25
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB GFTG
red
true green
blue
355 …1800
900 …2240
125 …630
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-L
Q65110A8177
LRTB GFTG-T7AW-1+V7A7-29+R5T9-49-S
Q65110A9105



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com