Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LTRB-GFSF Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LTRB-GFSF
Description  white PLCC-6 package with diffused silicone resin
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRB-GFSF Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTRB-GFSF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTRB-GFSF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 32 page
background image
LTRB GFSF
MULTILED
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
Version 1.1
Released
2017-06-23
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse mit
diffusem Silikon-Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung
aller Chips
•
Wellenlänge: 625 nm (rot), 530 nm (true green),
460 nm (blau)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: ThinFilm (rot),
ThinGaN (true green, blau)
•
optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W
@ Cx=0,31; Cy=0,31
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit:
ESD-sicher bis 1 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Anzeigen im Innen- und Außenbereich
(z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
•
Getrennte Anteuerung der Leuchtdiodenchips zur
Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
•
Einkopplung in Lichtleiter
Features
•
package: white PLCC-6 package with diffused
silicone resin
•
feature of the device: well defined white color
groups with RGB-LED
•
wavelength: 625 nm (red), 530 nm (true green),
460 nm (blue)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: ThinFilm (red),
ThinGaN (true green, blue)
•
optical efficiency: 45 lm/W
@ Cx=0.31; Cy=0.31
•
grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
•
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage:
up to 1 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
•
LED chips can be controlled seperately to display
various colors including white
•
backlighting (LCD, switches, keys, illuminated
advertising, general lighting)
•
coupling into light guides


Similar Part No. - LTRB-GFSF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LTRB-R37G AMSOSRAM-LTRB-R37G Datasheet
2Mb / 32P
Multi Chip LED
2025-12-03
logo
OSRAM GmbH
LTRB-R8SF OSRAM-LTRB-R8SF Datasheet
1Mb / 21P
SMD package with silicone resin
LTRB-R8SR OSRAM-LTRB-R8SR Datasheet
1Mb / 25P
SMD package with silicone resin
logo
ams-OSRAM AG
LTRB-RASF AMSOSRAM-LTRB-RASF Datasheet
2Mb / 29P
Multi Chip LED
2024-11-04
LTRB-RASF-01 AMSOSRAM-LTRB-RASF-01 Datasheet
2Mb / 29P
Multi Chip LED
2025-02-03
More results

Similar Description - LTRB-GFSF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWTTSD OSRAM-LWTTSD Datasheet
730Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SC OSRAM-LW-T6SC Datasheet
793Kb / 23P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TTSD OSRAM-LW-TTSD Datasheet
730Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.BB OSRAM-LW-TVSG.BB Datasheet
522Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LWWW-G6SG OSRAM-LWWW-G6SG Datasheet
527Kb / 20P
white PLCC-6 package, colored diffused silicone resin
LCB-TVSG OSRAM-LCB-TVSG Datasheet
694Kb / 24P
white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LRTB-GRTG OSRAM-LRTB-GRTG Datasheet
908Kb / 26P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin
LRTB-GRUG OSRAM-LRTB-GRUG Datasheet
905Kb / 26P
black PLCC-6 package, diffused silicone resin
LRTB-GVSG OSRAM-LRTB-GVSG Datasheet
753Kb / 31P
white PLCC-6 package, silicone resin
LYYY-G6SF OSRAM-LYYY-G6SF Datasheet
437Kb / 17P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com