Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LUW-W5KM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUW-W5KM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-W5KM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUW-W5KM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-W5KM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2010-02-15
2
LUW W5KM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW W5KM-JZKZ-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
JZ, KX, KY oder KZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW W5KM-JZKZ-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5P bis -7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW W5KM-JZKZ-5P7R means that only one group JZ, KX, KY or KZ will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW W5KM-JZKZ-5P7R means that only
1 chromaticity coordinate group -5P to 7R will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous Flux
1) page 17
I
F = 350 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW W5KM-JZKZ-5P7R
white
61.000 ... 112.000
Q65110A7899
Abgekündigt nach OS-PD-2010-003 - wird ersetzt werden durch LUW W5PM
Obsolete acc. to OS-PD-2010-003 - will be replaced by LUW W5PM
Letzte Bestellung / Last Order: 2010-08-20
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2011-02-20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com