Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

54LS74A Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 54LS74A
Description  54LS74A
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

54LS74A Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  54LS74A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 54LS74A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
参
数
值
符 号
参
数
名
称
最小
典型
最大
单 位
54
4.5
5
5.5
VCC
电源电压
74
4.75
5
5.25
V
IOH
输出高电平电流
-400
μ
A
54
4
IOL
输出低电平电流
74
8
mA
fCK
时钟频率
0
25
MHz
tW
脉冲宽度
25
ns
高电平数据
25↑
tsu
建立时间
低电平数据
20↑
ns
th
维持时间
5↑
ns
54
-55
125
TA
工作温度
74
0
70
℃
规 范 表
参
数
值
符 号
参
数
名
称
最小
典型
最大
单位
测
试
条
件
VIH
输入高电平
2
V
54
0.7
VIL
输入低电平
74
0.8
V
VCD
输入钳位电压
-1.5
V
VCC =最小 II =-18mA
54
2.5
3.4
VOH
输出高电平
74
2.7
3.4
V
VCC =最小 VI =最大
VIH =2.0V
IOH =-400μA
54,74
0.25
0.4
IOL=4mA
VOL
输出低电平
74
0.35
0.5
V
IOL=8mA
VCC =最小
VIL =最大
VIH =2.0V
D.时钟
0.1
II
输入电流(最大
输入电压时)
清除、预置
0.2
mA
VCC =最大 VI =7.0V
D.时钟
20
IIH
输入高电平电流
清除、预置
40
μA
VCC =最大 VI =2.7V
D.时钟
-0.4
IIL
输入低电平电流
清除、预置
-0.8
mA
VCC =最大 VI =0.4V
IOS
输出短路电流
-15
-100
mA
VCC =最大 VO =0V
ICC
电源电流
4
8
mA
VCC =最大 VCK =0V 注
fmax
最大时钟频率
25
33
MHz
tPLH
13
25
tPHL
由预置、清除或时钟输入到
Q、 Q 输出的传输延迟
25
40
ns
VCC =5.0V CL=15pF
RL=2kΩ
注:当所有输出开路时,ICC在Q和 Q 输出依次为高电平下测量。



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com