Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432142 Datasheet(PDF) 59 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432142
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432142 Datasheet(HTML) 59 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432142 Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp HD6432142 Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 1140 page
background image
1.
 概要
26
1.3.3
 端子機能
各端子の機能について
表 1.5 に示します。
表 1.5 端子機能
分類
記号
ピン番号
入出力
名称および機能
FP-100B
TFP-100B
電源
VCC1
VCC2
4[H8S/2144
シリーズのみ]、
59
9*1
入力 電源
電源に接続します。VCC1、VCC2*
1 端子は、全端子を
システムの電源に接続してください。
VCL
9*1
入力 内部降圧端子
内部降圧対応品の電源端子です。5V、4V 品は、本端子
と VSS 端子との間に内部降圧安定化のための外付けコ
ンデンサを接続し、Vcc と接続しないでください。3V
品は、本端子を VCC1 端子とともにシステムの電源に
接続してください。
詳細は「第 26 章 電気的特性」を参照してください。
VCCB
4[H8S/2148
シリーズ、
H8S/2147N
のみ]
入力 入出力バッファ用電源
ポート A の入出力バッファ用電源です。
VSS
15
、70、71、92
入力 グランド
電源(0V)に接続します。VSS 端子は、全端子をシス
テムの電源(0V)に接続してください。
クロック
XTAL
2
入力 水晶発振子を接続します。水晶発振子を接続する場合、
および外部クロック入力の場合の接続例については、
「第 24 章 クロック発振器」を参照してください。
EXTAL
3
入力 水晶発振子を接続します。また、EXTAL 端子は外部クロ
ックを入力することもできます。水晶発振子を接続する
場合、および外部クロック入力の場合の接続例について
は、「第 24 章 クロック発振器」を参照してください。
φ
17
出力 システムクロック
外部デバイスにシステムクロックを供給します。
EXCL
17
入力 外部サブクロック入力
32.768kHz
の外部サブクロックを入力してください。
動作モード
コントロール
MD1
MD0
5
6
入力 モード端子
動作モードを設定します。MD1、MD0 端子と動作モー
ドの関係は次のとおりです。これらの端子は動作中には
変化させないでください。
ノーマル
 内蔵ROM無効拡張モード
アドバンスト
 内蔵ROM有効拡張モード
 シングルチップモード
ノーマル
 内蔵ROM有効拡張モード
 シングルチップモード
内  容
MD1 MD0 動作モード
0
1
1
1
モード1
モード3
10
モード2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com