Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KC-101 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # KC-101
Description  AC CURRENT TRANSMITTER
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

KC-101 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KC-101 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
30
ASAHI KEIKI CO., LTD.
SPECIFICATIONS
■入力仕様
コードNo.
入 力
1
2
AC 0∼1A
AC 0∼5A
(注)平均値型なので入力は、正弦波であること。
■出力仕様
コードNo.
出 力
0
1
2
3
4
A
B
C
Y
DC 0∼5V
DC 1∼5V
DC 0∼10V
DC 0∼10mV
DC 0∼100mV
DC 4∼20mA
DC 0∼20mA
DC 0∼1mA
負 荷 抵 抗
1kΩ以上
2kΩ以上
10kΩ以上
100kΩ以上
0∼800Ω
0∼15kΩ
上記以外
Y 仕 様 範 囲: □電流出力 出力電流範囲 : DC 0 ∼ 20mA
ス パ ン : DC 1 ∼ 20mA
□電圧出力 出力電圧範囲 : DC − 10 ∼ 20V
ス パ ン : DC 10mV ∼ 30V
■一般仕様
許  容   差: ± 0.3%F.S
温 度 特  性: ± 200ppm/℃F.S 以下
応 答 速  度: 0.5sec 0 ∼ 90%(TYP)
入力周波 数: 40Hz ∼ 1kHz
絶 縁 抵  抗: 入力−出力−電源各間 100M Ω以上(DC 500V)
耐  電   圧: 入力−出力−電源各間 AC1500V 1 分間
電 源 電  圧: AC 100V ± 10% 3 VA 以下
AC 200V ± 10% 3 VA 以下
DC/AC 24V ± 15%、120mA 以下
動作周囲温度:− 5℃∼ 50℃
動作周囲湿度:90%RH 以下(結露なきこと)
■添付品
● 8 ピンソケット
■特長
●CTによる入出力絶縁
●大電流入力(AC0∼5A)対応
●各種の出力信号に対応
●取付は、保守の容易なプラグイン方式を採用
交流電流変換器 KC-101
■型式の構成
KC-101-□□-□
電 源
入力仕様コードNo.
基本型式
出力仕様コードNo.
(ご注文のとき□内に記号を記入して下さい)
(例)KC-101-□
2
□
A
-□
1
1.AC 100V
2.AC 200V
4.DC/AC 24V
■外形寸法
100
SPAN ADJ
ZERO ADJ
48
50
40
20
2-4.5φ
■端子接続図
■取付寸法図
60以上
60以上
2-M4
(2-4.5φ)
40
2つ以上取り付ける時には
下図の寸法以上離して下さい。
4
3
5
6
1
2
8
7
(−)
(+)
(∼)
(∼)
信号出力
AC電流
入力
N
・
C
G
電源入力
■ブロック図
5
6
3
4
N.C
G
スパン
ゼロ
1(+)
2(−)
信号出力
電源入力
7(∼)
8(∼)
AC電流
入力
出力回路
入力変換
CT絶縁
AC CURRENT TRANSMITTER


Similar Part No. - KC-101

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Socay Electornics Co., ...
KC-100 SOCAY-KC-100 Datasheet
188Kb / 4P
Radial Lead Transient Voltage Suppressors
KC-100 SOCAY-KC-100 Datasheet
3Mb / 56P
Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
KC-100 SOCAY-KC-100 Datasheet
1Mb / 4P
Radial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
November 26, 2020
More results

Similar Description - KC-101

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Burr-Brown (TI)
XTR110 BURR-BROWN-XTR110 Datasheet
148Kb / 9P
PRECISION VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER/TRANSMITTER
logo
Texas Instruments
XTR117 TI-XTR117 Datasheet
187Kb / 11P
4-20mA Current-Loop Transmitter
logo
List of Unclassifed Man...
FG3A ETC1-FG3A Datasheet
88Kb / 2P
AC Voltage Transmitter
logo
Burr-Brown (TI)
ALD1000 BURR-BROWN-ALD1000 Datasheet
153Kb / 14P
Precision Programmable CURRENT/VOLTAGE TRANSMITTER
XTR111 BURR-BROWN-XTR111 Datasheet
284Kb / 22P
Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
logo
Texas Instruments
XTR110 TI1-XTR110 Datasheet
825Kb / 19P
PRECISION VOLTAGE-TO-CURRENT CONVERTER/TRANSMITTER
XTR117 TI1-XTR117_12 Datasheet
669Kb / 17P
4-20mA Current-Loop Transmitter
XTR111AIDGQR TI-XTR111AIDGQR Datasheet
1Mb / 32P
Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
XTR111 TI1-XTR111_16 Datasheet
1Mb / 32P
Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
HID2024 PF-HID2024 Datasheet
904Kb / 4P
SMART Transmitter Power Supply/Current Driver
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com