Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC5915 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SC5915
Description  NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SC5915 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SC5915 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SC5915 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SC5915 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SC5915 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SC5915
No.7408-1/4
No.
新
2SC5915
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
用途
・リレードライブ , ランプドライブ , モータドライブ , インバータ。
特長
・MBIT プロセス採用。
・電流容量が大きい。
・コレクタ・エミッタ飽和電圧が低い。
・スイッチングスピードが速い。
・面実装に対応。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
120
V
コレクタ・エミッタ電圧
VCES
120
V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
50
V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
6V
コレクタ電流
IC
10
A
コレクタ電流 (パルス)
ICP
15
A
ベース電流
IB
2A
コレクタ損失
PC
1.65
W
Tc=25℃
25
W
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=40V, IE=0
10
µA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=4V, IC=0
10
µA
直流電流増幅率
hFE1VCE=2V, IC=1A
200
560
hFE2VCE=2V, IC=5A
100
次ページへ続く。
N7408
注文コード No. N7408
NPN エピタキシァルプレーナ形シリコントランジスタ
大電流スイッチング用
13003
13003 TS IM ◎佐藤 TA-100348
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
1 : Base
2 : Collector
3 : Emitter
SANYO : SMP-FD
外形図 2069C
(unit : mm)
10.2
1.2
2.55
2.55
2.55
2.55
4.5
0
∼0.3
0.4
1.3
0.8
12
3


Similar Part No. - 2SC5915

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC5915 ISC-2SC5915 Datasheet
321Kb / 2P
Silicon NPN Power Transistor
More results

Similar Description - 2SC5915

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AUK corp
SUR519J AUK-SUR519J Datasheet
226Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR523H AUK-SUR523H Datasheet
227Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR538J AUK-SUR538J Datasheet
236Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUT562EF AUK-SUT562EF Datasheet
236Kb / 4P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC3930 CDIL-CSC3930 Datasheet
107Kb / 3P
NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
134Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GJSD1802 GTM-GJSD1802 Datasheet
491Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SC4226W BILIN-2SC4226W Datasheet
178Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
KTC3879 BILIN-KTC3879 Datasheet
222Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTC4075 BILIN-KTC4075 Datasheet
233Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com